Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LA181W-SEG-PF Arkusz danych(PDF) 5 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

Numer części LA181W-SEG-PF
Szczegółowy opis  LED ARRAY
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Strona internetowa  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA181W-SEG-PF Arkusz danych(HTML) 5 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA181W-SEG-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA181W-SEG-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA181W-SEG-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA181W-SEG-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA181W-SEG-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA181W-SEG-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA181W-SEG-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
40
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Fig.2 Relative Intensity vs. Forward Current
Forward Current(mA)
Ambient Temperature()
Fig.4 Relative Intensity vs. Temperature
1.0
750
700
650
600
550
Wavelength (nm)
0.5
0.0
1.0
Ambient Temperature()
Fig.5 Relative Intensity vs. Wavelength
-20
0.8
-40
20
0
0.9
80
60
40
100
0.0
-40
-20
020
0.5
Forward Voltage(V)
Fig.3 Forward Voltage vs. Temperature
1.2
1.0
1.1
2.0
1.5
2.5
3.0
1.0
1.0
3.0
2.0
0.1
10
100
1.0
4.0
5.0
0.0
1.0
10
0.5
1.5
2.5
2.0
Fig.1 Forward current vs. Forward Voltage
Typical Electro-Optical Characteristics Curve
1000
SE CHIP
3.0
100
60
80
1000
100
PART NO. LA181W/SEG-PF
Page3/6


Podobny numer części - LA181W-SEG-PF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LIGITEK electronics co....
LA181W-G-PF LIGITEK-LA181W-G-PF Datasheet
112Kb / 6P
   LED ARRAY
More results

Podobny opis - LA181W-SEG-PF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com