Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TS7025 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Bothhand USA, LP.

Numer części TS7025
Szczegółowy opis  10 BASE T, SMD ETHERNET TRANSFORMER
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  BOTHHAND [Bothhand USA, LP.]
Strona internetowa  http://www.bothhandusa.com
Logo BOTHHAND - Bothhand USA, LP.

TS7025 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Bothhand USA, LP.

  TS7025 Datasheet HTML 1Page - Bothhand USA, LP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Date: April 21-2000 Pre by:WuQingli Rev.: X.0
10 BASE T, SMD ETHERNET TRANSFORMER
P/N: TS7025 DATA SHEET
A. GENERAL SPECIFICATIONS
1.16PIN SOIC ISOLATION MODULES.
2.MEET THE REQUIREMENTS OF IEEE802.3
3.OPERATION TEMP: 0°C TO+70°C
B. ELECTRICAL SPECIFICATIONS@ 25° C
1.TURN RATIO (1-3:16-14)=1CT: 1CT (6-8:11-9)=1CT: 2CT ±3%
2.PRIMARY OCL INDUCTANCE: 100uH ±20%
3.CW/W: 9 PF MAX
4.LL: 0.3 uH MAX
5.DCR: 0.3 OHM MAX
6.HI-POT: 1500Vrms Min @ 0.5mA
7.INSULATION RESISTANCE: 100 MOHM MIN.
C. SCHEMATIC & DIMENSIONS & MARKING (UNIT mm):


Podobny numer części - TS7025

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Bothhand USA, LP.
TS7025A BOTHHAND-TS7025A Datasheet
199Kb / 1P
   10 BASE-T, SMD ETHERNET TRANSFORMER
More results

Podobny opis - TS7025

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Bothhand USA, LP.
TS800-06LF BOTHHAND-TS800-06LF Datasheet
72Kb / 1P
   10 BASE-T SMD ETHERNET TRANSFORMER
TS150-06 BOTHHAND-TS150-06 Datasheet
198Kb / 1P
   10 BASE-T SMD ETHERNET TRANSFORMER
TS7010 BOTHHAND-TS7010 Datasheet
200Kb / 1P
   10 BASE-T SMD ETHERNET TRANSFORMER
TS7011A BOTHHAND-TS7011A Datasheet
191Kb / 1P
   10 BASE-T SMD ETHERNET TRANSFORMER
TS7022B BOTHHAND-TS7022B Datasheet
201Kb / 1P
   10 BASE-T SMD ETHERNET TRANSFORMER
TS7025A BOTHHAND-TS7025A Datasheet
199Kb / 1P
   10 BASE-T, SMD ETHERNET TRANSFORMER
TS100-06 BOTHHAND-TS100-06 Datasheet
27Kb / 1P
   10 BASE-T, SMD ETHERNET TRANSFORMER
16ST7011 BOTHHAND-16ST7011_1 Datasheet
187Kb / 1P
   10 BASE-T SMD ETHERNET TRANSFORMER
TS6121B BOTHHAND-TS6121B Datasheet
40Kb / 1P
   10 BASE-T, SMD ETHERNET TRANSFORMER
TS7022CM BOTHHAND-TS7022CM Datasheet
423Kb / 1P
   10 BASE-T SMD ETHERNET TRANSFORMER
TS8022LF BOTHHAND-TS8022LF Datasheet
72Kb / 1P
   10 BASE-T SMD ETHERNET TRANSFORMER
More results


Html Pages

1


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com