Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ST20P18 Arkusz danych(PDF) 10 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

Numer części ST20P18
Szczegółowy opis  16K 8-bit Single Chip Microcontroller
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SITRONIX [Sitronix Technology Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.sitronix.com.tw
Logo SITRONIX - Sitronix Technology Co., Ltd.

ST20P18 Arkusz danych(HTML) 10 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

Back Button ST20P18 Datasheet HTML 4Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST20P18 Datasheet HTML 5Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST20P18 Datasheet HTML 6Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST20P18 Datasheet HTML 7Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST20P18 Datasheet HTML 8Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST20P18 Datasheet HTML 9Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST20P18 Datasheet HTML 10Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST20P18 Datasheet HTML 11Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST20P18 Datasheet HTML 12Page - Sitronix Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
ST20P18
Ver 1.4
10/12
6/13/07
9
9.. P
PA
AC
CK
KA
AG
GE
E IIN
NF
FO
OR
RM
MA
AT
TIIO
ON
N
Dimensions in Millimeters
80L
MILLIMETER
SYMBOL
MIN.
NOM.
MAX.
b
0.30
0.35
0.45
e
0.80 BSC.
D2
18.4 REF
E2
12.0 REF
TOLEREANCE OF FORM AND POSITION
aaa
0.25
bbb
0.20
ccc
0.20


Podobny numer części - ST20P18

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sitronix Technology Co....
ST20P16 SITRONIX-ST20P16 Datasheet
301Kb / 10P
   16K 8-bit Single Chip Microcontroller
More results

Podobny opis - ST20P18

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sitronix Technology Co....
ST20P16 SITRONIX-ST20P16 Datasheet
301Kb / 10P
   16K 8-bit Single Chip Microcontroller
logo
Sanyo Semicon Device
LC863232 SANYO-LC863232 Datasheet
654Kb / 20P
   8-Bit Single Chip Microcontroller
LC863264 SANYO-LC863264 Datasheet
656Kb / 20P
   8-Bit Single Chip Microcontroller
logo
List of Unclassifed Man...
MAB84X1 ETC-MAB84X1 Datasheet
977Kb / 31P
   SINGLE CHIP 8 BIT MICROCONTROLLER
logo
Sanyo Semicon Device
LC863432A SANYO-LC863432A Datasheet
627Kb / 19P
   8-Bit Single-Chip Microcontroller
LC864164B SANYO-LC864164B Datasheet
315Kb / 20P
   8-Bit Single Chip Microcontroller?
LC864332A SANYO-LC864332A Datasheet
325Kb / 20P
   8-Bit Single-Chip Microcontroller?
LC86P4164 SANYO-LC86P4164 Datasheet
351Kb / 19P
   8-Bit Single Chip Microcontroller??????
LC86P5032 SANYO-LC86P5032 Datasheet
430Kb / 22P
   8-Bit Single Chip Microcontroller?????????
LC8766C8A SANYO-LC8766C8A Datasheet
681Kb / 23P
   8-Bit Single Chip Microcontroller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com