Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TS512MUFM-H Arkusz danych(PDF) 4 Page - Transcend Information. Inc.

Numer części TS512MUFM-H
Szczegółowy opis  128MB~8GB USB Flash Module
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TRANSCEND [Transcend Information. Inc.]
Strona internetowa  http://www.transcendusa.com
Logo TRANSCEND - Transcend Information. Inc.

TS512MUFM-H Arkusz danych(HTML) 4 Page - Transcend Information. Inc.

  TS512MUFM-H Datasheet HTML 1Page - Transcend Information. Inc. TS512MUFM-H Datasheet HTML 2Page - Transcend Information. Inc. TS512MUFM-H Datasheet HTML 3Page - Transcend Information. Inc. TS512MUFM-H Datasheet HTML 4Page - Transcend Information. Inc. TS512MUFM-H Datasheet HTML 5Page - Transcend Information. Inc. TS512MUFM-H Datasheet HTML 6Page - Transcend Information. Inc. TS512MUFM-H Datasheet HTML 7Page - Transcend Information. Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
1
1
12
2
28
8
8M
M
MB
B
B~
~
~8
8
8G
G
GB
B
B U
U
US
S
SB
B
B F
F
Fllla
a
as
s
sh
h
h M
M
Mo
o
od
d
du
u
ullle
e
e (((H
H
Ho
o
orrriiiz
zzo
o
on
n
nttta
a
alll)))
T
T
TS
S
S1
1
12
2
28
8
8M
M
M~
~
~8
8
8G
G
GU
U
UF
F
FM
M
M---H
H
H (((lllo
o
ow
w
w p
p
prrro
o
offfiiillle
e
e v
v
ve
e
errrs
s
siiio
o
on
n
n)))
Transcend Information Inc.
V1.1
4
Pinouts
Pin No.
Pin Name
01
VCC
02
NC
03
USB(-)
04
NC
05
USB(+)
06
NC
07
VSS
08
NC
09
NC
10
NC
Switch Setting
Setting
Potential
Write-Protect
A
Open
OFF
B
GND
ON
Pin Identification
Symbol
Function
USB(-)
USB(+)
USB differential signal:
The pairs are used to transmit
Data/Address/Command
VSS
Ground
VCC
USB power input
Information Setting
Item
Setting
Product Name
TS128M~8GUFM-H
Manufactures String
Transcend
Product String
TS128M~8GUFM-H
Disk Type
USB-ZIP
AAAA
BBBB


Podobny numer części - TS512MUFM-H

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Transcend Information. ...
TS512MUFM-H TRANSCEND-TS512MUFM-H Datasheet
379Kb / 7P
   128MB~8GB USB Flash Module
More results

Podobny opis - TS512MUFM-H

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Transcend Information. ...
TS128MUFM-H TRANSCEND-TS128MUFM-H_1 Datasheet
379Kb / 7P
   128MB~8GB USB Flash Module
TS4GGMP860 TRANSCEND-TS4GGMP860 Datasheet
167Kb / 4P
   4GB/8GB USB Flash Drive
TS4GMP850 TRANSCEND-TS4GMP850 Datasheet
134Kb / 4P
   4GB/8GB USB Flash Drive
logo
Hynix Semiconductor
HY27UG088G5B HYNIX-HY27UG088G5B Datasheet
380Kb / 53P
   8Gb NAND FLASH
logo
Samsung semiconductor
K8S2815ETE SAMSUNG-K8S2815ETE Datasheet
1Mb / 55P
   128Mb E-die NOR FLASH
K8P2815UQC SAMSUNG-K8P2815UQC Datasheet
1Mb / 62P
   128Mb C-die NOR FLASH
K8A2815ETE SAMSUNG-K8A2815ETE Datasheet
984Kb / 51P
   128Mb E-die NOR FLASH
K8P2716UZC SAMSUNG-K8P2716UZC Datasheet
1Mb / 56P
   128Mb C-die Page NOR Flash
logo
White Electronic Design...
WED7PXXXATA70XXI25 WEDC-WED7PXXXATA70XXI25 Datasheet
268Kb / 15P
   128MB to 1GB Industrial ATA Flash
logo
Hanbit Electronics Co.,...
HFDOM44S6RXXX HANBIT-HFDOM44S6RXXX Datasheet
293Kb / 30P
   44Pin Flash Disk Module Min.128MB ~ Max.4G, True IDE Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com