Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TS2GMP630 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Transcend Information. Inc.

Numer części TS2GMP630
Szczegółowy opis  1GB/2GB/4GB USB Flash Drive
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TRANSCEND [Transcend Information. Inc.]
Strona internetowa  http://www.transcendusa.com
Logo TRANSCEND - Transcend Information. Inc.

TS2GMP630 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Transcend Information. Inc.

  TS2GMP630 Datasheet HTML 1Page - Transcend Information. Inc. TS2GMP630 Datasheet HTML 2Page - Transcend Information. Inc. TS2GMP630 Datasheet HTML 3Page - Transcend Information. Inc. TS2GMP630 Datasheet HTML 4Page - Transcend Information. Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Pinouts
Pin No.
Pin Name
01
VCC
02
USB-
03
USB+
04
VSS
05
GND
Pin Identification
Symbol
Function
USB+
USB-
USB differential signal:
The pairs are used to transmit Data/Address/Command
VCC
USB Power Input
VSS
Ground
GND
Ground


Podobny numer części - TS2GMP630

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Transcend Information. ...
TS2GMP650 TRANSCEND-TS2GMP650 Datasheet
172Kb / 4P
   2GB/4GB/8G USB Flash Drive
More results

Podobny opis - TS2GMP630

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Transcend Information. ...
TS2GMP820 TRANSCEND-TS2GMP820 Datasheet
93Kb / 4P
   2GB/4GB USB Flash Drive
TS2GMP320 TRANSCEND-TS2GMP320 Datasheet
143Kb / 4P
   2GB/4GB USB Flash Drive
TS2GMP650 TRANSCEND-TS2GMP650 Datasheet
172Kb / 4P
   2GB/4GB/8G USB Flash Drive
TS2GMP840 TRANSCEND-TS2GMP840 Datasheet
116Kb / 4P
   2GB/4GB/8G USB Flash Drive
TS4GMP850 TRANSCEND-TS4GMP850 Datasheet
134Kb / 4P
   4GB/8GB USB Flash Drive
TS4GGMP860 TRANSCEND-TS4GGMP860 Datasheet
167Kb / 4P
   4GB/8GB USB Flash Drive
logo
Micron Technology
MT16HTF25664AY-667E1 MICRON-MT16HTF25664AY-667E1 Datasheet
460Kb / 24P
   512MB, 1GB, 2GB, 4GB (x64, DR) 240-Pin DDR2 UDIMM
logo
Infineon Technologies A...
S26HS02GT INFINEON-S26HS02GT Datasheet
214Kb / 13P
   2Gb/4Gb SEMPER??Flash HYPERBUS??interface, 1.8V/3.0V
002-34696 Rev. **
S28HS02GT INFINEON-S28HS02GT Datasheet
164Kb / 12P
   2Gb/4Gb SEMPER??Flash Octal interface, 1.8V/3.0V
002-34695 Rev. **
logo
Apacer Technology Inc.
UM120-UFD5 APACER-UM120-UFD5 Datasheet
924Kb / 4P
   USB flash drive
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com