Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TS4GSDHC10 Arkusz danych(PDF) 9 Page - Transcend Information. Inc.

Numer części TS4GSDHC10
Szczegółowy opis  4~16GB High Capacity Secure Digital Card
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TRANSCEND [Transcend Information. Inc.]
Strona internetowa  http://www.transcendusa.com
Logo TRANSCEND - Transcend Information. Inc.

TS4GSDHC10 Arkusz danych(HTML) 9 Page - Transcend Information. Inc.

Back Button TS4GSDHC10 Datasheet HTML 5Page - Transcend Information. Inc. TS4GSDHC10 Datasheet HTML 6Page - Transcend Information. Inc. TS4GSDHC10 Datasheet HTML 7Page - Transcend Information. Inc. TS4GSDHC10 Datasheet HTML 8Page - Transcend Information. Inc. TS4GSDHC10 Datasheet HTML 9Page - Transcend Information. Inc. TS4GSDHC10 Datasheet HTML 10Page - Transcend Information. Inc. TS4GSDHC10 Datasheet HTML 11Page - Transcend Information. Inc. TS4GSDHC10 Datasheet HTML 12Page - Transcend Information. Inc. TS4GSDHC10 Datasheet HTML 13Page - Transcend Information. Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 26 page
background image
S
S
SD
D
DH
H
HC
C
C1
1
10
0
0 C
C
Ca
a
arrrd
d
d s
s
se
e
errriiie
e
es
s
s
4~16GB High Capacity Secure Digital Card
Transcend Information Inc.
9
Output Delay time during Data Transfer Mode
tODLY
14
ns
CL ≤ 40 pF, (1 card)
Output Hold time
tOH
2.5
ns
CL ≤ 40 pF, (1 card)
Total System capacitance for each line
1
CL
40
pF
(1 card)
1) In order to satisfy severe timing, host shall drive only one card.


Podobny numer części - TS4GSDHC10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Transcend Information. ...
TS4GSDHC150 TRANSCEND-TS4GSDHC150 Datasheet
477Kb / 24P
   4GB 150X High Capacity Secure Digital Card
More results

Podobny opis - TS4GSDHC10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Transcend Information. ...
TS4GSDHC2 TRANSCEND-TS4GSDHC2 Datasheet
635Kb / 24P
   4~32GB High Capacity Secure Digital Card
TS4GSDHC6 TRANSCEND-TS4GSDHC6 Datasheet
478Kb / 24P
   4~32GB High Capacity Secure Digital Card
TS4GSDHC150 TRANSCEND-TS4GSDHC150 Datasheet
477Kb / 24P
   4GB 150X High Capacity Secure Digital Card
TS8GSDHC150 TRANSCEND-TS8GSDHC150 Datasheet
480Kb / 24P
   8GB 150X High Capacity Secure Digital Card
TS16GUSDHC6 TRANSCEND-TS16GUSDHC6 Datasheet
596Kb / 26P
   16GB High Capacity microSD Card
TS512MSDC TRANSCEND-TS512MSDC Datasheet
198Kb / 7P
   Secure Digital Card
TS1GSDG TRANSCEND-TS1GSDG Datasheet
793Kb / 7P
   Secure Digital Card
TS2GSD133 TRANSCEND-TS2GSD133 Datasheet
200Kb / 7P
   Secure Digital Card
logo
List of Unclassifed Man...
AP-ISD256CS2A-1T ETC2-AP-ISD256CS2A-1T Datasheet
162Kb / 16P
   Industrial Secure Digital Card
logo
Tyco Electronics
2041021 MACOM-2041021 Datasheet
151Kb / 3P
   SECURE DIGITAL CARD CONNECTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com