Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TLPYE23TP Arkusz danych(PDF) 3 Page - Toshiba Semiconductor

Numer części TLPYE23TP
Szczegółowy opis  TOSHIBA InGaA?밣 LED
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLPYE23TP Arkusz danych(HTML) 3 Page - Toshiba Semiconductor

  TLPYE23TP Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLPYE23TP Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLPYE23TP Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLPYE23TP Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLPYE23TP Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLPYE23TP Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TLPYE23TP Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
TLPGE23TP(F),TLFGE23TP(F),TLGE23TP(F),TLPYE23TP(F)
2005-09-12
3
TLPGE23TP(F)
Forward voltage VF (V)
IF – VF
Forward current IF (mA)
IV – IF
Case temperature Tc (°C)
IV – Tc
Wavelength
λ (nm)
Relative luminous intensity – Wavelength
Ambient temperature Ta (°C)
IF – Ta
Radiation pattern
Ta
= 25°C
40
0
120
60
0
40
80
20
20
60
80
100
20
−20
80
5
0.1
3
10
1
0.3
0.5
0
40
60
560
520
640
0.8
0
0.6
1.0
0.2
0.4
540
580
600
620
IF = 20 mA
Ta
= 25°C
2.0
1.6
2.3
50
30
10
3
1
1.7
2.1
5
100
1.8
1.9
2.2
Ta
= 25°C
30
°
0
°
60
°
90
°
90
°
30
°
60
°
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
80
°
70
°
50
°
40
°
20
°
10
°
70
°
80
°
50
°
40
°
20
°
10
°
10
1
100
1000
30
100
10000
3
5
30
50
Ta
= 25°C
300
3000


Podobny numer części - TLPYE23TP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TLPYE23TP TOSHIBA-TLPYE23TP Datasheet
178Kb / 7P
   TOSHIBA InGaALP LED
TLPYE23TP TOSHIBA-TLPYE23TP Datasheet
206Kb / 7P
   Panel Circuit Indicator
TLPYE23TP TOSHIBA-TLPYE23TP Datasheet
217Kb / 7P
   Panel Circuit Indicator
TLPYE23TPF TOSHIBA-TLPYE23TPF Datasheet
206Kb / 7P
   Panel Circuit Indicator
TLPYE23TPF TOSHIBA-TLPYE23TPF Datasheet
217Kb / 7P
   Panel Circuit Indicator
More results

Podobny opis - TLPYE23TP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Marktech Corporate
TLRE60T MARKTECH-TLRE60T Datasheet
361Kb / 7P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
TLRMH38TP MARKTECH-TLRMH38TP Datasheet
358Kb / 7P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
TLRE50T MARKTECH-TLRE50T Datasheet
436Kb / 12P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
logo
Toshiba Semiconductor
TLRH62T TOSHIBA-TLRH62T Datasheet
222Kb / 6P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
logo
Marktech Corporate
TLPGE19TP MARKTECH-TLPGE19TP Datasheet
389Kb / 7P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
TLRE62T MARKTECH-TLRE62T Datasheet
436Kb / 12P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
TLRH30TP MARKTECH-TLRH30TP Datasheet
296Kb / 8P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
TLRH50T MARKTECH-TLRH50T Datasheet
248Kb / 8P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
logo
Toshiba Semiconductor
TLRMH20T TOSHIBA-TLRMH20T Datasheet
167Kb / 7P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
TLRE62T TOSHIBA-TLRE62T Datasheet
214Kb / 12P
   TOSHIBA InGaA ?밣 LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com