Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
KFV30 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Lumberg |
|
KFV30 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Lumberg |
2 / 2 page Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40 Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9, IP 40 Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant IEC 60130-9, IP 40 Verpackung: im Karton Packaging: in a cardboard box Emballage: dans un carton 03 03 KFV KFV Embase femelle suivant CEI 60130-9, IP 40, avec verrouillage à vis et connexion par soudure KFV: pour montage de front KGV: pour montage par derrière 1. Température d’utilisation -40 °C/+85 °C 2. Matériaux Corps isolant PA GF Prise de contact 3 à 8 pôles CuZn, argenté et doré flash Prise de contact 12 pôles CuZn, sous-nickelé et doré Boîtier Zn moulé sous pression, nickelé Écrou à anneau CuZn, nickelé 3. Caractéristiques mécaniques Force d’insertion/contact 3–8 pôles1 < 5,0 N Force d’insertion/contact pôles2 < 5,0 N Force de séparation/contact 3–8 pôles1 > 1,2 N Force de séparation/contact 12 pôles2 > 0,9 N Raccordement avec connecteurs mâles 033098, 033099, SV, WSV Protection3 IP 40 Pour plus de détails, voir tableau 4. Caractéristiques électriques Résistance de contact ≤ 5 mΩ Pour plus de détails, voir tableau 1 mesurée avec une tige d’acier poli, épaisseur nominale 1,5 mm 2 mesurée avec une tige d’acier poli, épaisseur nominale 1,0 mm 3 suivant DIN EN 60529, uniquement à l’état verrouillé avec un propre pendant 4 suivant VDE 0110/CEI 60664 Chassis socket acc. to IEC 60130-9, IP 40, with threaded joint and solder terminals KFV: for front mounting KGV: for rear mounting 1. Temperature range -40 °C/+85 °C 2. Materials Insulating body PA GF Contact bush 3 to 8 poles CuZn, silvered and flash gilded Contact bush 12 poles CuZn, pre-nickeled and gilded Housing Zn diecast, nickeled Ring nut CuZn, nickeled 3. Mechanical data Insertion force/contact 3–8 poles1 < 5.0 N Insertion force/contact 12 poles2 < 5.0 N Withdrawal force/contact 3–8 poles1 > 1.2 N Withdrawal force/contact 12 poles2 > 0.9 N Mating with plugs 033098, 033099, SV, WSV Protection3 IP 40 For further information see table 4. Electrical data Contact resistance ≤ 5 mΩ For further information see table 1 measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm 2 measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.0 mm 3 according to DIN EN 60529, only in locked position with a proper counterpart 4 according to VDE 0110/IEC 60664 KGV KGV Bestellbezeichnung Designation Désignation mm² A V AC kV AC eff. Ω pF KFV 30 KGV 30 3 50 0,75 5 250 2 1013 ~ 2 KFV 40 KGV 40 4 50 0,75 5 250 2 1013 ~ 2 KFV 50 KGV 50 5 50 0,75 5 60 1 1012 ~ 3 KFV 50/6 KGV 50/6 5 50 0,75 5 250 2 1013 ~ 2 KFV 60 KGV 60 6 50 0,75 5 250 2 1013 ~ 2 KFV 70 KGV 70 7 50 0,75 5 250 2 1013 ~ 2 KFV 71 KGV 71 7 50 0,75 5 60 1 1012 ~ 3 KFV 80 KGV 80 8 50 0,75 5 60 1 1012 ~ 3 KFV 81 KGV 81 8 50 0,75 5 60 1 1012 ~ 3 KFV 120 KGV 120 12 50 0,25 3 60 1 1012 ~ 3 www.lumberg.com 12/2009 |
Podobny numer części - KFV30 |
|
Podobny opis - KFV30 |