Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
KFV40 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Lumberg |
|
KFV40 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Lumberg |
1 / 2 page KFV *a Mutter lose beigestellt nut enclosed separately écrou ajouté séparément *b Lötkelch bell-shaped solder terminal plot à souder en forme de coupe *c Montagerichtung mounting direction direction de montage *d Einbauöffnung port ouverture d’emplacement KFV 30 KGV 30 KFV 40 KGV 40 KFV 50 KGV 50 KFV 50/6 KGV 50/6 KFV 60 KGV 60 KFV 70 KGV 70 KFV 71 KGV 71 KFV 80 KGV 80 KFV 81 KGV 81 KFV 120 KGV 120 Einbaukupplung nach IEC 60130-9, IP 40, mit Schraub- verschluss und Lötanschlüssen KFV: für Frontmontage KGV: für Rückseitenmontage 1. Temperaturbereich -40 °C/+85 °C 2. Werkstoffe Kontaktträger PA GF Kontaktbuchse 3- bis 8-polig CuZn, versilbert und flashvergoldet Kontaktbuchse 12-polig CuZn, unternickelt und vergoldet Gehäuse Zn-Druckguss, vernickelt Ringmutter CuZn, vernickelt 3. Mechanische Daten Steckkraft/Kontakt 3- bis 8-polig1 < 5,0 N Steckkraft/Kontakt 12-polig2 < 5,0 N Ziehkraft/Kontakt 3- bis 8-polig1 > 1,2 N Ziehkraft/Kontakt 12-polig2 > 0,9 N Kontaktierung mit Steckern 033098, 033099, SV, WSV Schutzart3 IP 40 Weiteres siehe Tabelle 4. Elektrische Daten Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ Weiteres siehe Tabelle 1 gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennmaß 1,5 mm 2 gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennmaß 1,0 mm 3 nach DIN EN 60529, nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehörigen Gegenstück 4 nach VDE 0110/IEC 60664 Polbilder, von der Lötseite gesehen Pin configurations, solder side view Schémas de raccordement, vus du côté à souder KFV KGV KGV www.lumberg.com 12/2009 Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40 Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9, IP 40 Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant IEC 60130-9, IP 40 |
Podobny numer części - KFV40 |
|
Podobny opis - KFV40 |