Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KFV80 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Lumberg

Numer części KFV80
Szczegółowy opis  Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  LUMBERG [Lumberg]
Strona internetowa  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

KFV80 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Lumberg

  KFV80 Datasheet HTML 1Page - Lumberg KFV80 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9, IP 40
Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant IEC 60130-9, IP 40
Verpackung: im Karton
Packaging: in a cardboard box
Emballage: dans un carton
03
03
KFV
KFV
Embase femelle suivant CEI 60130-9, IP 40, avec verrouillage
à vis et connexion par soudure
KFV: pour montage de front
KGV: pour montage par derrière
1. Température d’utilisation
-40 °C/+85 °C
2. Matériaux
Corps isolant
PA GF
Prise de contact 3 à 8 pôles
CuZn, argenté et doré flash
Prise de contact 12 pôles
CuZn, sous-nickelé et doré
Boîtier
Zn moulé sous pression, nickelé
Écrou à anneau
CuZn, nickelé
3. Caractéristiques mécaniques
Force d’insertion/contact 3–8 pôles1 < 5,0 N
Force d’insertion/contact pôles2
< 5,0 N
Force de séparation/contact 3–8 pôles1 > 1,2 N
Force de séparation/contact 12 pôles2 > 0,9 N
Raccordement avec
connecteurs mâles 033098, 033099,
SV, WSV
Protection3
IP 40
Pour plus de détails, voir tableau
4. Caractéristiques électriques
Résistance de contact
≤ 5 mΩ
Pour plus de détails, voir tableau
1
mesurée avec une tige d’acier poli, épaisseur nominale 1,5 mm
2
mesurée avec une tige d’acier poli, épaisseur nominale 1,0 mm
3
suivant DIN EN 60529,
uniquement à l’état verrouillé avec un propre pendant
4
suivant VDE 0110/CEI 60664
Chassis socket acc. to IEC 60130-9, IP 40, with threaded joint
and solder terminals
KFV: for front mounting
KGV: for rear mounting
1. Temperature range
-40 °C/+85 °C
2. Materials
Insulating body
PA GF
Contact bush 3 to 8 poles
CuZn, silvered and flash gilded
Contact bush 12 poles
CuZn, pre-nickeled and gilded
Housing
Zn diecast, nickeled
Ring nut
CuZn, nickeled
3. Mechanical data
Insertion force/contact 3–8 poles1
< 5.0 N
Insertion force/contact 12 poles2
< 5.0 N
Withdrawal force/contact 3–8 poles1 > 1.2 N
Withdrawal force/contact 12 poles2 > 0.9 N
Mating with
plugs 033098, 033099, SV, WSV
Protection3
IP 40
For further information see table
4. Electrical data
Contact resistance
≤ 5 mΩ
For further information see table
1
measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm
2
measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.0 mm
3
according to DIN EN 60529,
only in locked position with a proper counterpart
4
according to VDE 0110/IEC 60664
KGV
KGV
Bestellbezeichnung
Designation
Désignation
mm²
A
V AC
kV AC eff.
Ω
pF
KFV 30
KGV 30
3
50
0,75
5
250
2
1013
~ 2
KFV 40
KGV 40
4
50
0,75
5
250
2
1013
~ 2
KFV 50
KGV 50
5
50
0,75
5
60
1
1012
~ 3
KFV 50/6
KGV 50/6
5
50
0,75
5
250
2
1013
~ 2
KFV 60
KGV 60
6
50
0,75
5
250
2
1013
~ 2
KFV 70
KGV 70
7
50
0,75
5
250
2
1013
~ 2
KFV 71
KGV 71
7
50
0,75
5
60
1
1012
~ 3
KFV 80
KGV 80
8
50
0,75
5
60
1
1012
~ 3
KFV 81
KGV 81
8
50
0,75
5
60
1
1012
~ 3
KFV 120
KGV 120
12
50
0,25
3
60
1
1012
~ 3
www.lumberg.com
12/2009


Podobny numer części - KFV80

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Lumberg
KFV80 LUMBERG-KFV80 Datasheet
393Kb / 4P
   Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
More results

Podobny opis - KFV80

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Lumberg
032098 LUMBERG-032098 Datasheet
475Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
033098 LUMBERG-033098 Datasheet
107Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
SFV LUMBERG-SFV Datasheet
117Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
SGR LUMBERG-SGR Datasheet
181Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
WKV LUMBERG-WKV Datasheet
470Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
WSV LUMBERG-WSV Datasheet
101Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
KGR LUMBERG-KGR Datasheet
565Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
0380 LUMBERG-0380 Datasheet
74Kb / 1P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40/IP 68
0331 LUMBERG-0331 Datasheet
130Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 68
0321 LUMBERG-0321 Datasheet
535Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 68
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com