Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA0266A Arkusz danych(PDF) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TA0266A
Szczegółowy opis  SAW Filter 465MHz
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0266A Arkusz danych(HTML) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0266A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0266A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0266A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0266A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0266A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 3 -
TST DCC
Release document
C. Frequency Characteristics :
TA465GB
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
415 425 435 445 455 465 475 485 495 505 515
Freq.(MHz)
TA465GB
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
Freq.(MHz)
TA0266A
TA0266A


Podobny numer części - TA0266A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0266A GOLLEDGE-TA0266A Datasheet
120Kb / 4P
   SAW Filter 465.1375MHz
More results

Podobny opis - TA0266A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Golledge Electronics Lt...
MA05225 GOLLEDGE-MA05225 Datasheet
119Kb / 4P
   RF SAW Filter 465MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA465FD TAI-SAW-TA465FD Datasheet
213Kb / 5P
   SAW Filter 465MHz SMD 5.0횞5.0mm
logo
SIPAT Co,Ltd
LBT46504 SIPAT-LBT46504 Datasheet
169Kb / 3P
   465MHz SAW Filter 5MHz Bandwidth
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0313A TAI-SAW-TA0313A Datasheet
426Kb / 5P
   SAW Filter 465MHz SMD 5.0횞5.0mm
logo
SIPAT Co,Ltd
LBT46504 SIPAT-LBT46504 Datasheet
169Kb / 3P
   465MHz SAW Filter 5MHz Bandwidth
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TB0206B TAI-SAW-TB0206B Datasheet
220Kb / 7P
   SAW Filter 465MHz 20MHz BW (SMD 5.0횞5.0 mm)
logo
SIPAT Co,Ltd
LBT70A39 SIPAT-LBT70A39_10 Datasheet
157Kb / 4P
   70MHz SAW Filter 70MHz SAW Filter
LBT70A39 SIPAT-LBT70A39 Datasheet
157Kb / 4P
   70MHz SAW Filter 70MHz SAW Filter
logo
New Japan Radio
NSNJ2006 NJRC-NSNJ2006 Datasheet
233Kb / 4P
   Low Power Transceiver f0=465MHz BW=6MHz
logo
TDK Electronics
B39831B8304P810 TDK-B39831B8304P810 Datasheet
202Kb / 7P
   SAW Components SAW Filter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com