Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA0653A Arkusz danych(PDF) 6 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TA0653A
Szczegółowy opis  SAW Filter 2120MHz SMD 3.0 mm
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0653A Arkusz danych(HTML) 6 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0653A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0653A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0653A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0653A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0653A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0653A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0653A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
6
TST DCC
Release document
G. PACKING:
1. REEL DIMENSION
2. TAPE DIMENSION


Podobny numer części - TA0653A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0653A GOLLEDGE-TA0653A Datasheet
117Kb / 6P
   SAW Filter 2120.0MHz
More results

Podobny opis - TA0653A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0652A TAI-SAW-TA0652A Datasheet
330Kb / 7P
   SAW Filter 1932.5MHz SMD 3.0 mm
TA0175A TAI-SAW-TA0175A Datasheet
430Kb / 6P
   SAW Filter 1960MHz SMD 3.0 mm SQ
TA2565A TAI-SAW-TA2565A Datasheet
339Kb / 7P
   380MHz 8MHz BW SMD 3.0 x 3.0 mm SAW RF Filter
TA0229A TAI-SAW-TA0229A Datasheet
142Kb / 7P
   SAW Filter 2157.5 MHz 35MHz Bw SMD 3.0 x 3.0 mm
TA0229B TAI-SAW-TA0229B Datasheet
401Kb / 7P
   SAW Filter 2157.5 MHz 35MHz Bw SMD 3.0 x 3.0 mm
TA0166B TAI-SAW-TA0166B Datasheet
725Kb / 7P
   SAW Filter 881.5 MHz 25 MHz Bw SMD 3.0 x 3.0 mm
TC0663A TAI-SAW-TC0663A Datasheet
413Kb / 7P
   1568.979 MHz SMD 3.0 x 3.0 mm SAW Resonator
TA0763A TAI-SAW-TA0763A Datasheet
222Kb / 7P
   SAW FILTER 1842.5 MHz SMD 3.0 SQ
TA0177A TAI-SAW-TA0177A Datasheet
328Kb / 7P
   SAW Filter 1030MHz SMD 3.8횞3.8 mm
TA0292A TAI-SAW-TA0292A Datasheet
268Kb / 5P
   SAW Filter 1220MHz SMD 3.0횞3.0 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com