Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA0693A Arkusz danych(PDF) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TA0693A
Szczegółowy opis  SAW Filter 435MHz SMD 5.0횞5.0 mm
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0693A Arkusz danych(HTML) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0693A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0693A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0693A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0693A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0693A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0693A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
4
TST DCC
Release document
E.OUTLINE DRAWING:
Date code: Provided by planer each year
Product Year Code
Year
2005
2009
2006
2010
2007
2011
2008
2012
Product Code
A
a
A
a
F.PCB FOOTPRINT:


Podobny numer części - TA0693A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0693A GOLLEDGE-TA0693A Datasheet
183Kb / 5P
   SAW Filter 435.0MHz
More results

Podobny opis - TA0693A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TB0902A TAI-SAW-TB0902A Datasheet
352Kb / 6P
   SAW Filter 435MHz 70MHz BW (SMD 5.0횞5.0 mm)
TA0422A TAI-SAW-TA0422A Datasheet
695Kb / 5P
   SAW Filter 230.4MHz SMD 5.0횞5.0 mm
TA0437A TAI-SAW-TA0437A Datasheet
444Kb / 5P
   SAW Filter 169MHz SMD 5.0횞5.0 mm
TB0705A TAI-SAW-TB0705A Datasheet
293Kb / 7P
   SAW Filter 453MHz (SMD 5.0횞5.0 mm)
TB0704A TAI-SAW-TB0704A Datasheet
290Kb / 7P
   SAW Filter 420MHz (SMD 5.0횞5.0 mm)
TB0703A TAI-SAW-TB0703A Datasheet
425Kb / 7P
   SAW Filter 280MHz (SMD 5.0횞5.0 mm)
TA0369A TAI-SAW-TA0369A Datasheet
523Kb / 5P
   SAW Filter 220MHz SMD 5.0횞5.0 mm
TA0526A TAI-SAW-TA0526A Datasheet
226Kb / 7P
   SAW Filter 415.4MHz SMD 5.0횞5.0 mm
TA0342A TAI-SAW-TA0342A Datasheet
703Kb / 6P
   SAW Filter 713MHz SMD 5.0횞5.0 mm
TA0461A TAI-SAW-TA0461A Datasheet
484Kb / 5P
   SAW Filter 184MHz SMD 5.0횞5.0 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com