Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA0968A Arkusz danych(PDF) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TA0968A
Szczegółowy opis  SAW Filter 836.5MHz
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0968A Arkusz danych(HTML) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0968A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0968A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0968A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0968A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0968A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0968A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0968A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
3
TST DCC
Release document
D.OUTLINE DRAWING:
: Year Code (2006->6, …, 2009->9)
: Date Code (W01->A,…,W26->Z,W27->a,…,W52->z)
E. PCB Footprint:
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
B : Input
E : Output
A,C,D,F : Ground
Unit : mm


Podobny numer części - TA0968A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0968A GOLLEDGE-TA0968A Datasheet
80Kb / 6P
   SAW Filter 836.50MHz
More results

Podobny opis - TA0968A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Golledge Electronics Lt...
MA05421 GOLLEDGE-MA05421 Datasheet
81Kb / 5P
   SAW Filter 836.5MHz
logo
Abracon Corporation
AFS836.5W01-TS4 ABRACON-AFS836.5W01-TS4 Datasheet
189Kb / 1P
   SMD 836.5MHz SAW FILTER
logo
SIPAT Co,Ltd
LBT83704 SIPAT-LBT83704 Datasheet
128Kb / 3P
   836.5MHz SAW Filter 25MHz Bandwidth
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0183A TAI-SAW-TA0183A Datasheet
785Kb / 6P
   SAW Filter 836.5MHz SMD 2.5횞2.0mm
logo
SIPAT Co,Ltd
LBT83704 SIPAT-LBT83704 Datasheet
128Kb / 3P
   836.5MHz SAW Filter 25MHz Bandwidth
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0169A TAI-SAW-TA0169A Datasheet
286Kb / 6P
   SAW Filter 836.5MHz SMD 3.0횞3.0
logo
List of Unclassifed Man...
SP83701 ETC2-SP83701 Datasheet
545Kb / 8P
   836.5MHz RF SAW Filter 25MHz Bandwidth
logo
SIPAT Co,Ltd
SP83701 SIPAT-SP83701 Datasheet
545Kb / 8P
   836.5MHz RF SAW Filter 25MHz Bandwidth
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1692A TAI-SAW-TA1692A Datasheet
222Kb / 8P
   SAW Filter 836.5MHz 25MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA1691A TAI-SAW-TA1691A Datasheet
223Kb / 8P
   SAW Filter 836.5MHz 25MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com