Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA0971A Arkusz danych(PDF) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TA0971A
Szczegółowy opis  SAW Filter 400 MHz
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0971A Arkusz danych(HTML) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0971A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0971A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0971A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0971A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0971A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
4
TST DCC
Release document
D. MEASUREMENT CIRCUIT:
SAW
Filter
L1
C1
Zin
Zout
BE
L2
C2
Zin=Zout=50Ohm
L1=L2=68nH, C1=C2=6.8pF
E.OUTLINE DRAWING:
F. PCB FootPrint
#B: Input
#E: Output
#A,C,D,F: Ground
:Year code (ex 2008 8)
: Date code
Unit: mm


Podobny numer części - TA0971A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0971A GOLLEDGE-TA0971A Datasheet
103Kb / 4P
   SAW Filter 400.0MHz
More results

Podobny opis - TA0971A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1595A TAI-SAW-TA1595A Datasheet
158Kb / 7P
   SAW Filter 400 MHz
logo
TriQuint Semiconductor
855874 TRIQUINT-855874 Datasheet
525Kb / 5P
   400 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1978A TAI-SAW-TA1978A Datasheet
335Kb / 7P
   SAW Filter 400 MHz
TA1595B TAI-SAW-TA1595B Datasheet
452Kb / 7P
   SAW Filter 400 MHz
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0400BA02375S ICST-SF0400BA02375S Datasheet
95Kb / 2P
   400 MHz SAW Bandpass Filter
logo
Spectrum Microwave, Inc...
SF0400BA02375S SPECTRUM-SF0400BA02375S Datasheet
148Kb / 3P
   400 MHz SAW Filter 55 MHz Bandwidth
logo
API Technologies Corp
SF0400BA02375S APITECH-SF0400BA02375S Datasheet
148Kb / 3P
   400 MHz SAW Filter 55 MHz Bandwidth
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TB0464A TAI-SAW-TB0464A Datasheet
283Kb / 7P
   SAW Filter 400 MHz SMD 3.8X3.8 mm
logo
API Technologies Corp
SF0400BA02520S APITECH-SF0400BA02520S Datasheet
204Kb / 4P
   400 MHz SAW Filter 300 KHz bandwidth
logo
Spectrum Microwave, Inc...
SF0400BA02520S SPECTRUM-SF0400BA02520S Datasheet
204Kb / 4P
   400 MHz SAW Filter 300 KHz bandwidth
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com