Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TA0977A Arkusz danych(PDF) 6 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TA0977A
Szczegółowy opis  SAW Filter 869 MHz
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0977A Arkusz danych(HTML) 6 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0977A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0977A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0977A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0977A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0977A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0977A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
6
TST DCC
Release document
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
Time (Sec)
2. TAPE DIMENSION
H. RECOMMENDED REFLOW PROFILE :


Podobny numer części - TA0977A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0977A GOLLEDGE-TA0977A Datasheet
117Kb / 6P
   SAW Filter 869MHz
More results

Podobny opis - TA0977A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2381A TAI-SAW-TA2381A Datasheet
506Kb / 7P
   SAW Filter 869 MHz
TA2090A TAI-SAW-TA2090A Datasheet
404Kb / 6P
   SAW Filter 869 MHz
TA1018A TAI-SAW-TA1018A Datasheet
366Kb / 6P
   SAW Filter 869 MHz
TA0977B TAI-SAW-TA0977B Datasheet
151Kb / 6P
   SAW Filter 869 MHz
TA0704A TAI-SAW-TA0704A Datasheet
364Kb / 6P
   SAW Filter 869 MHz
logo
Spectrum Microwave, Inc...
SF0869BA02503S SPECTRUM-SF0869BA02503S Datasheet
201Kb / 3P
   869 MHz SAW Filter 10 MHz Bandwidth
SF0869BA02504S SPECTRUM-SF0869BA02504S Datasheet
133Kb / 3P
   869 MHz SAW Filter 12 MHz Bandwidth
logo
API Technologies Corp
SF0869BA02504S APITECH-SF0869BA02504S Datasheet
133Kb / 3P
   869 MHz SAW Filter 12 MHz Bandwidth
logo
Spectrum Microwave, Inc...
SF0869BA02618S SPECTRUM-SF0869BA02618S Datasheet
121Kb / 3P
   869 MHz SAW Filter 2 MHz Bandwidth
SF0869BA02656S SPECTRUM-SF0869BA02656S Datasheet
146Kb / 3P
   869 MHz SAW Filter 6 MHz Bandwidth
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com