Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TC0481A Arkusz danych(PDF) 1 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TC0481A
Szczegółowy opis  SAW Resonator 418MHz SMD 5.0X3.5 mm
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0481A Arkusz danych(HTML) 1 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TC0481A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0481A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0481A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0481A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0481A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0481A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image


Podobny numer części - TC0481A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0483A TAI-SAW-TC0483A Datasheet
404Kb / 6P
   SAW Resonator 768.407 MHz SMD 3.0X3.0 mm
More results

Podobny opis - TC0481A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0465A TAI-SAW-TC0465A Datasheet
360Kb / 7P
   SAW Resonator 316.2 MHz SMD 5.0X3.5 mm
TC0466A TAI-SAW-TC0466A Datasheet
358Kb / 6P
   SAW Resonator 435.2 MHz SMD 5.0X3.5 mm
logo
SIPAT Co,Ltd
SP418R SIPAT-SP418R Datasheet
80Kb / 2P
   418MHz SAW Resonator
SP418R SIPAT-SP418R Datasheet
81Kb / 2P
   418MHz SAW Resonator
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0337A TAI-SAW-TC0337A Datasheet
261Kb / 6P
   SAW Resonator 1GHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0528A TAI-SAW-TC0528A Datasheet
407Kb / 6P
   SAW Resonator 1000MHz SMD 3.0X3.0 mm
TC0307A TAI-SAW-TC0307A Datasheet
284Kb / 5P
   SAW Resonator 622.018MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0177A TAI-SAW-TC0177A Datasheet
315Kb / 4P
   SAW Resonator 804.681 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0236A TAI-SAW-TC0236A Datasheet
342Kb / 5P
   SAW Resonator 669.4169 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0249A TAI-SAW-TC0249A Datasheet
308Kb / 5P
   SAW Resonator 368.805 MHz SMD 3.8X3.8 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com