Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1PS70SB86 Arkusz danych(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

Numer części 1PS70SB86
Szczegółowy opis  Schottky barrier (double) diodes
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NXP [NXP Semiconductors]
Strona internetowa  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

1PS70SB86 Arkusz danych(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  1PS70SB86 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 1PS70SB86 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 1PS70SB86 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 1PS70SB86 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 1PS70SB86 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 1PS70SB86 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 1PS70SB86 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
2001 Jan 18
5
NXP Semiconductors
Product data sheet
Schottky barrier (double) diodes
1PS70SB82; 1PS70SB84;
1PS70SB85; 1PS70SB86
PACKAGE OUTLINE
UNIT
A1
max
bp
cD
E
e1
HE
Lp
Qw
v
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
EIAJ
mm
0.1
1.1
0.8
0.4
0.3
0.25
0.10
2.2
1.8
1.35
1.15
0.65
e
1.3
2.2
2.0
0.23
0.13
0.2
0.2
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
0.45
0.15
SOT323
SC-70
w M
bp
D
e1
e
A
B
A1
Lp
Q
detail X
c
HE
E
v M A
A
B
y
0
1
2 mm
scale
A
X
12
3
Plastic surface mounted package; 3 leads
SOT323
97-02-28


Podobny numer części - 1PS70SB86

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
1PS70SB86 KEXIN-1PS70SB86 Datasheet
45Kb / 1P
   Schottky barrier (double) diodes
logo
NXP Semiconductors
1PS70SB86 NXP-1PS70SB86 Datasheet
9Mb / 130P
   RF Manual 16th edition
June 2012
logo
Nexperia B.V. All right...
1PS70SB86 NEXPERIA-1PS70SB86 Datasheet
277Kb / 8P
   Schottky barrier (double) diodes
2001 Jan 18
More results

Podobny opis - 1PS70SB86

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NXP Semiconductors
BAT120 PHILIPS-BAT120_03 Datasheet
57Kb / 7P
   Schottky barrier double diodes
2003 Aug 04
BAT140 PHILIPS-BAT140 Datasheet
71Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1997 Oct 03
BAT54 PHILIPS-BAT54 Datasheet
48Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
2002 Mar 04
BAT854W PHILIPS-BAT854W Datasheet
56Kb / 8P
   Schottky barrier (double) diodes
2001 Feb 27
BAT754 NXP-BAT754 Datasheet
204Kb / 7P
   Schottky barrier (double) diodes
2003 Mar 25
BAT160 PHILIPS-BAT160_15 Datasheet
192Kb / 7P
   Schottky barrier double diodes
1999 Sep 20
BAT721 PHILIPS-BAT721 Datasheet
48Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1999 May 06
BAT160 PHILIPS-BAT160 Datasheet
52Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1999 Sep 20
BAT754 PHILIPS-BAT754 Datasheet
47Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1999 Aug 05
BAS40W PHILIPS-BAS40W Datasheet
52Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1999 Apr 26
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAT854W KEXIN-BAT854W Datasheet
46Kb / 1P
   Schottky barrier (double) diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com