Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
BAT86 Arkusz danych(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors |
|
BAT86 Arkusz danych(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors |
6 / 8 page 2000 May 25 6 NXP Semiconductors Product data sheet Schottky barrier diode BAT86 PACKAGE OUTLINE REFERENCES OUTLINE VERSION EUROPEAN PROJECTION ISSUE DATE IEC JEDEC EIAJ Note 1. The marking band indicates the cathode. SOD68 DO-34 97-06-09 Hermetically sealed glass package; axial leaded; 2 leads SOD68 UNIT b max. mm 0.55 D max. G1 max. 25.4 3.04 1.6 L min. DIMENSIONS (mm are the original dimensions) G1 L D L b (1) 0 2 4 mm scale |
Podobny numer części - BAT86 |
|
Podobny opis - BAT86 |