Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
BD00HA1WEFJ-E2 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Rohm |
|
BD00HA1WEFJ-E2 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Rohm |
7 / 12 page BD00HC0WEFJ Technical Note www.rohm.com 2010.04 - Rev.A © 2010 ROHM Co., Ltd. All rights reserved. 7/11 ● Block Diagram BD00HC0WEFJ ● Pin number ・ Pin name Pin No. Pin name Pin Function 1 VOUT Output voltage pin 2 FB Feedback pin 3 GND GND pin 4 N.C. Non Connection 5 EN Enable pin 6 N.C. Non Connection 7 N.C. Non Connection 8 VCC Input voltage pin Reverse FIN Substrate(GND pin) TSD OCP SOFT Ceramic Capacitor VO VCC FB R1 R2 Ceramic Capacitor ≧ 1μF ≧ 1μF 0.8V to 7.0V (VO+0.92) to 8.0V GND EN |
Podobny numer części - BD00HA1WEFJ-E2 |
|
Podobny opis - BD00HA1WEFJ-E2 |