Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

7447797820 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Numer części 7447797820
Szczegółowy opis  POWER-CHOKE WE-PDF
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Strona internetowa  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7447797820 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  7447797820 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7447797820 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7447797820 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7447797820 Datasheet HTML 4Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Bezeichnung :
SPEICHERDROSSEL WE-PDF
description :
POWER-CHOKE WE-PDF
DATUM / DATE : 2009-02-01
I Induktivitäts-Temperatur-Kurve / Inductance Temperature curve :
*Temperatur gemessen an Bauteiloberfläche / temperature measured at surface of component
OO
09-07-06
OO
09-02-01
Name
Datum / date
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
Version 2
...............................................
..................................................
Version 1
Geprüft / checked
Kontrolliert / approved
Änderung / modification
Datum / date
Unterschrift / signature
Würth Elektronik
Kunde / customer
............................................................................
.......................................................................
http://www.we-online.com
Spezifikation für Freigabe / specification for release
Kunde / customer :
Artikelnummer / part number :
7447797820
Freigabe erteilt / general release:
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
Current (A)
Temperaturanstieg vs Strom (typ.) /
temperature rise vs Current (typ.)
SEITE 3 VON 4


Podobny numer części - 7447797820

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7447797022 WURTH-7447797022 Datasheet
148Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
7447797050 WURTH-7447797050 Datasheet
148Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
7447797110 WURTH-7447797110 Datasheet
149Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
logo
Analog Devices
7447797110 AD-7447797110 Datasheet
853Kb / 32P
   Dual 5 A, 20 V Synchronous Step-Down
REV. 0
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7447797180 WURTH-7447797180 Datasheet
149Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
More results

Podobny opis - 7447797820

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7447797300 WURTH-7447797300 Datasheet
149Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
7447798910 WURTH-7447798910 Datasheet
148Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
7447797250 WURTH-7447797250 Datasheet
214Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
7447797050 WURTH-7447797050 Datasheet
148Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
7447797620 WURTH-7447797620 Datasheet
148Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
7447798110 WURTH-7447798110 Datasheet
148Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
7447798151 WURTH-7447798151 Datasheet
148Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
7447798221 WURTH-7447798221 Datasheet
148Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
7447797360 WURTH-7447797360 Datasheet
149Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
7447798022 WURTH-7447798022 Datasheet
148Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
7447798111 WURTH-7447798111 Datasheet
148Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PDF
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com