Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
SN74AHC14DG4 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Texas Instruments |
|
|
SN74AHC14DG4 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Texas Instruments |
4 / 22 page SN54AHC14, SN74AHC14 HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTERS SCLS238I − OCTOBER 1995 − REVISED JULY 2003 4 POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 noise characteristics, VCC = 5 V, CL = 50 pF, TA = 25°C (see Note 5) PARAMETER SN74AHC14 UNIT PARAMETER MIN TYP MAX UNIT VOL(P) Quiet output, maximum dynamic VOL 0.8 V VOL(V) Quiet output, minimum dynamic VOL −0.4 V VOH(V) Quiet output, minimum dynamic VOH 4.6 V VIH(D) High-level dynamic input voltage 3.5 V VIL(D) Low-level dynamic input voltage 1.5 V NOTE 5: Characteristics are for surface-mount packages only. operating characteristics, VCC = 5 V, TA = 25°C PARAMETER TEST CONDITIONS TYP UNIT Cpd Power dissipation capacitance No load, f = 1 MHz 9 pF |
Podobny numer części - SN74AHC14DG4 |
|
Podobny opis - SN74AHC14DG4 |