Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SA1037AKT2LS Arkusz danych(PDF) 1 Page - Rohm

Numer części 2SA1037AKT2LS
Szczegółowy opis  General Purpose Transistor
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SA1037AKT2LS Arkusz danych(HTML) 1 Page - Rohm

  2SA1037AKT2LS Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SA1037AKT2LS Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SA1037AKT2LS Datasheet HTML 3Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
2SA1037AK / 2SA1576A / 2SA1774 /
Transistors
2SA2029 / 2SA933AS
General Purpose Transistor
(
−50V, −0.15A)
2SA1037AK / 2SA1576A / 2SA1774 / 2SA2029 /
2SA933AS
!
Features
1) Excellent hFE linearity.
2) Complements the 2SC2412K /
2SC4081 / 2SC4617 / 2SC5658 /
2SC1740S.
!
!
!
!
Structure
Epitaxial planar type.
PNP silicon transistor
!
!
!
!
External dimensions (Units : mm)
2SA1037AK
Abbreviated symbol : F
Abbreviated symbol : F
Abbreviated symbol : F
∗ Denotes hFE
Abbreviated symbol : F
ROHM : SMT3
EIAJ : SC-59
(3) Collector
(1) Emitter
(2) Base
Each lead has same dimensions
0.3to0.6
2.8
1.6
2SA1774
ROHM : EMT3
EIAJ : SC-75A
(3) Collecto
(1) Emitter
(2) Base
0.1Min.
1.6
0.8
(2)
(3)
(1)
2SA1576A
ROHM : UMT3
EIAJ : SC-70
(3) Collector
(1) Emitter
(2) Base
Each lead has same dimensions
1.25
2.1
0.1to0.4
2SA2029
ROHM : VMT3
EIAJ :
2SA933AS
ROHM : SPT
EIAJ : SC-72
0.45
2.5
(1) (2) (3)
(3) Base
(1) Emitter
(2) Collector
5
Taping specifications
0.45
0.5
42
(1) Base
(2) Emitter
(3) Collector
(3)
1.2
0.8
0.2
0.15Max.
0.2
(2)
(1)


Podobny numer części - 2SA1037AKT2LS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
2SA1037AKT146Q ROHM-2SA1037AKT146Q Datasheet
83Kb / 4P
   General Purpose Transistor (??0V, ??.15A)
2SA1037AKT146R ROHM-2SA1037AKT146R Datasheet
83Kb / 4P
   General Purpose Transistor (??0V, ??.15A)
logo
Littelfuse
2SA1037AKT146S LITTELFUSE-2SA1037AKT146S Datasheet
83Kb / 4P
   General Purpose Transistor (??0V, ??.15A)
More results

Podobny opis - 2SA1037AKT2LS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FJX3904 FAIRCHILD-FJX3904 Datasheet
41Kb / 4P
   General Purpose Transistor
logo
Rohm
EML17 ROHM-EML17 Datasheet
76Kb / 4P
   General purpose transistor
logo
Unisonic Technologies
2SA1774 UTC-2SA1774 Datasheet
105Kb / 3P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
2SC4617 UTC-2SC4617 Datasheet
107Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
BCX70 UTC-BCX70 Datasheet
114Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
logo
STMicroelectronics
BC141-16 STMICROELECTRONICS-BC141-16 Datasheet
423Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
KSP2222 FAIRCHILD-KSP2222 Datasheet
37Kb / 4P
   General Purpose Transistor
BCX70H FAIRCHILD-BCX70H_02 Datasheet
77Kb / 3P
   General Purpose Transistor
logo
Motorola, Inc
BCW65ALT1 MOTOROLA-BCW65ALT1 Datasheet
84Kb / 4P
   General Purpose Transistor
BCW68GLT1 MOTOROLA-BCW68GLT1 Datasheet
82Kb / 4P
   General Purpose Transistor
MPS3906 MOTOROLA-MPS3906 Datasheet
433Kb / 8P
   General Purpose Transistor
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com