Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BA1442A Arkusz danych(PDF) 5 Page - Rohm

Numer części BA1442A
Szczegółowy opis  AM radio / FM IF stereo system IC
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA1442A Arkusz danych(HTML) 5 Page - Rohm

  BA1442A Datasheet HTML 1Page - Rohm BA1442A Datasheet HTML 2Page - Rohm BA1442A Datasheet HTML 3Page - Rohm BA1442A Datasheet HTML 4Page - Rohm BA1442A Datasheet HTML 5Page - Rohm BA1442A Datasheet HTML 6Page - Rohm BA1442A Datasheet HTML 7Page - Rohm BA1442A Datasheet HTML 8Page - Rohm BA1442A Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 17 page
background image
341
Audio ICs
BA1442A
FElectrical characteristics (unless otherwise noted, Ta = 25_C, VCC = 5V, FM IF MPX: fin = 10.7MHz,
400Hz modulation, 22.5kHz dev (30%), 19kHz 7.5kHz dev (10%)
AM: fin = 1000kHz, fm = 400Hz 30%)
FMeasurement circuit


Podobny numer części - BA1442A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BA1448S ROHM-BA1448S Datasheet
183Kb / 9P
   AM radio / FM IF stereo system IC
BA1449F ROHM-BA1449F Datasheet
183Kb / 9P
   AM radio / FM IF stereo system IC
More results

Podobny opis - BA1442A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BA1448S ROHM-BA1448S Datasheet
183Kb / 9P
   AM radio / FM IF stereo system IC
BA1451F ROHM-BA1451F Datasheet
134Kb / 8P
   AM radio / FM IF stereo system IC
BA1450S ROHM-BA1450S Datasheet
181Kb / 10P
   AM radio / FM IF stereo system IC
logo
Sony Corporation
CXA1538M SONY-CXA1538M Datasheet
299Kb / 15P
   FM STEREO/AM RADIO
logo
List of Unclassifed Man...
ULN2204A ETC1-ULN2204A Datasheet
641Kb / 8P
   AM/FM RADIO SYSTEM
CD2003GP ETC2-CD2003GP Datasheet
208Kb / 7P
   FM/AM RADIO IC
logo
Toshiba Semiconductor
TA2003P TOSHIBA-TA2003P Datasheet
282Kb / 10P
   AM/FM RADIO IC
TA2132BP TOSHIBA-TA2132BP Datasheet
252Kb / 13P
   AM/FM Radio IC
logo
Unisonic Technologies
UTCTA2003 UTC-UTCTA2003 Datasheet
82Kb / 6P
   AM/FM RADIO IC
logo
Toshiba Semiconductor
TA2003PG TOSHIBA-TA2003PG Datasheet
371Kb / 11P
   AM / FM Radio IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com