Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BU4011B Arkusz danych(PDF) 3 Page - Rohm

Numer części BU4011B
Szczegółowy opis  Quad 2-input NAND gate
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU4011B Arkusz danych(HTML) 3 Page - Rohm

  BU4011B Datasheet HTML 1Page - Rohm BU4011B Datasheet HTML 2Page - Rohm BU4011B Datasheet HTML 3Page - Rohm BU4011B Datasheet HTML 4Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
3
Standard ICs
BU4011B / BU4011BF / BU4011BFV
Switching characteristics (unless otherwise noted, Ta = 25°C, Vss = 0V, CL = 50pF)
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit.
Conditions
Measurement
circuit
tTLH
180
360
ns
5
Fig. 2
90
180
10
65
130
15
tTHL
100
200
ns
5
Fig. 2
50
100
10
40
80
15
tPLH
90
180
ns
5
Fig. 2
50
100
10
40
80
15
tPHL
90
180
ns
5
Fig. 2
50
100
10
40
80
15
Input capacitance
CIN
5
pF
——
VDD (V)
“L” to “H”
Propagation delay time
“H” to “L”
Propagation delay time
Output rise time
Output fall time
Measurement circuits
VDD
A
V
Fig. 1 DC characteristics
GND
VDD
CL = 50pF
P.G
20ns
Input waveform
Output waveform
90%
90%
50%
50%
10%
10%
20ns
tPLH
tTLH
tTHL
tPHL
Fig. 2 Switching characteristics
GND


Podobny numer części - BU4011B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
BU4011B ROHM-BU4011B Datasheet
505Kb / 22P
   High Voltage CMOS Logic ICs
BU4011B ROHM-BU4011B Datasheet
516Kb / 22P
   High Voltage CMOS Logic ICs
BU4011B-E2 ROHM-BU4011B-E2 Datasheet
505Kb / 22P
   High Voltage CMOS Logic ICs
BU4011BF ROHM-BU4011BF Datasheet
505Kb / 22P
   High Voltage CMOS Logic ICs
BU4011BF-E2 ROHM-BU4011BF-E2 Datasheet
505Kb / 22P
   High Voltage CMOS Logic ICs
More results

Podobny opis - BU4011B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TC4011BP TOSHIBA-TC4011BP Datasheet
191Kb / 5P
   QUAD 2 INPUT NAND GATE
TC74AC00P TOSHIBA-TC74AC00P Datasheet
244Kb / 6P
   QUAD 2 - INPUT NAND GATE
TC74HC00AP TOSHIBA-TC74HC00AP Datasheet
232Kb / 6P
   QUAD 2 INPUT NAND GATE
logo
National Semiconductor ...
54AC00 NSC-54AC00 Datasheet
129Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
logo
NXP Semiconductors
74F00 PHILIPS-74F00 Datasheet
68Kb / 8P
   Quad 2-input NAND gate
1990 Oct 04
74AHC00 PHILIPS-74AHC00 Datasheet
74Kb / 16P
   Quad 2-input NAND gate
1999 Sep 23
74ABT00 PHILIPS-74ABT00 Datasheet
95Kb / 10P
   Quad 2-input NAND gate
1995 Sep 18
logo
STMicroelectronics
M54HCT00 STMICROELECTRONICS-M54HCT00 Datasheet
231Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT NAND GATE
74ACT00 STMICROELECTRONICS-74ACT00 Datasheet
67Kb / 7P
   QUAD 2-INPUT NAND GATE
April 1997
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HCT00AF TOSHIBA-TC74HCT00AF_12 Datasheet
202Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
logo
NXP Semiconductors
74HC00D-Q100 NXP-74HC00D-Q100 Datasheet
229Kb / 15P
   Quad 2-input NAND gate
Rev. 1-12 July 2012
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com