Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MC145532 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Motorola, Inc

Numer części MC145532
Szczegółowy opis  ADPCM Transcoder
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Strona internetowa  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC145532 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Motorola, Inc

Back Button MC145532 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC145532 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC145532 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC145532 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC145532 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC145532 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC145532 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC145532 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC145532 Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
MC145532
MOTOROLA
6
ENCODER INPUT — LONG FRAME (VDD = 5.0 V, TA = – 40 to + 85°C)
Parameter
Symbol
Min
Max
Unit
Enable Low Hold Time
th(EIE)L
30
ns
Enable Valid Time
tv(EIE)
15
ns
Data Valid Time
tv(EDI)
15
ns
Data Hold Time
th(EDI)
15
ns
EIE 32 kbps
EIE 24 kbps
EIE 16 kbps
EIE 64 kbps
EDI
MSB
LSB
LSB
th(EIE)L
tv(EIE)
tv(EDI)
th(EDI)
1
2
3
4
5
6
7
8
MSB
MSB
EDC
EDC
EIE
EDI
Figure 2. Encoder Input Timing — Long Frame


Podobny numer części - MC145532

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Motorola, Inc
MC14553 MOTOROLA-MC14553 Datasheet
231Kb / 8P
   3-Digit BCD Counter
MC145537 MOTOROLA-MC145537 Datasheet
36Kb / 4P
   MC14LC5540 ADPCM Codec Evaluation Kit
MC145537EVK MOTOROLA-MC145537EVK Datasheet
36Kb / 4P
   MC14LC5540 ADPCM Codec Evaluation Kit
MC14553B MOTOROLA-MC14553B Datasheet
231Kb / 8P
   3-Digit BCD Counter
logo
ON Semiconductor
MC14553B ONSEMI-MC14553B Datasheet
178Kb / 12P
   3-Digit BCD Counter
March, 2000 ??Rev. 3
More results

Podobny opis - MC145532

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Mitel Networks Corporat...
MT9126 MITEL-MT9126 Datasheet
312Kb / 22P
   CMOS Quad ADPCM Transcoder
MT9125 MITEL-MT9125 Datasheet
299Kb / 16P
   CMOS Dual ADPCM Transcoder
logo
OKI electronic componet...
MSM6981-01 OKI-MSM6981-01 Datasheet
133Kb / 15P
   32 kbps ADPCM TRANSCODER
MSM7719-01 OKI-MSM7719-01 Datasheet
220Kb / 40P
   Echo Canceler with ADPCM Transcoder
logo
Zarlink Semiconductor I...
ZL38010 ZARLINK-ZL38010 Datasheet
516Kb / 27P
   Low Power Quad ADPCM Transcoder
logo
OKI electronic componet...
MSM7580 OKI-MSM7580 Datasheet
207Kb / 18P
   ITU-T G.721 ADPCM TRANSCODER
logo
Hitachi Semiconductor
HD81803 HITACHI-HD81803 Datasheet
928Kb / 36P
   ADPCM TRANSCODER CONFORMING TO G.721
logo
OKI electronic componet...
MSM7581 OKI-MSM7581 Datasheet
165Kb / 18P
   ITU-T G.721 4ch ADPCM TRANSCODER
logo
List of Unclassifed Man...
ML7202-001 ETC2-ML7202-001 Datasheet
641Kb / 65P
   2-Channel Echo Canceler with Multifunction ADPCM Transcoder
logo
LAPIS Semiconductor Co....
ML7202-001 LAPIS-ML7202-001 Datasheet
635Kb / 65P
   2-Channel Echo Canceler with Multifunction ADPCM Transcoder
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com