Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF240 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Samsung semiconductor

Numer części IRF240
Szczegółowy opis  N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Strona internetowa  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

IRF240 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Samsung semiconductor

  IRF240 Datasheet HTML 1Page - Samsung semiconductor IRF240 Datasheet HTML 2Page - Samsung semiconductor IRF240 Datasheet HTML 3Page - Samsung semiconductor IRF240 Datasheet HTML 4Page - Samsung semiconductor IRF240 Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image


Podobny numer części - IRF240

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Seme LAB
IRF240 SEME-LAB-IRF240 Datasheet
19Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET FOR HI.REL APPLICATIONS
logo
Fairchild Semiconductor
IRF240 FAIRCHILD-IRF240 Datasheet
140Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 18A, 150-200V
logo
Intersil Corporation
IRF240 INTERSIL-IRF240 Datasheet
59Kb / 7P
   18A, 200V, 0.180 Ohm, N-Channel Power MOSFET
logo
International Rectifier
IRF240 IRF-IRF240 Datasheet
149Kb / 7P
   REPETITIVE AVALANCHE AND dv/dt RATED
logo
Seme LAB
IRF240 SEME-LAB-IRF240 Datasheet
111Kb / 3P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results

Podobny opis - IRF240

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AiT Semiconductor Inc.
BSS123L AITSEMI-BSS123L Datasheet
486Kb / 5P
   MOSFET N-CHANNEL POWER MOSFET
REV1.0
logo
Fairchild Semiconductor
SSF7N90A FAIRCHILD-SSF7N90A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
FQH90N15 FAIRCHILD-FQH90N15_06 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
SSH8N80A FAIRCHILD-SSH8N80A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Seme LAB
IRF450 SEME-LAB-IRF450 Datasheet
19Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFM450 SEME-LAB-IRFM450 Datasheet
15Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFN240SMD SEME-LAB-IRFN240SMD Datasheet
23Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF044 SEME-LAB-IRF044 Datasheet
21Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF140 SEME-LAB-IRF140 Datasheet
22Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
2N7081220MISO SEME-LAB-2N7081220MISO Datasheet
14Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SSH10N90A FAIRCHILD-SSH10N90A Datasheet
250Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com