Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
KA2197 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Samsung semiconductor |
|
KA2197 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Samsung semiconductor |
3 / 5 page KA2197D RGB ENCODER FOR NTSC Characteristic Symbol Test Conditions Min Typ Max Unit While 100% Y level V O 0.64 0.71 0.82 V Differiential Gain DG Composite Video - - 3.0 % Differiential Phase DP Output - - 3.0 deg Burst Level V OB 0.22 0.29 0.34 V P-P R Chroma Ratio R/BN 2.8 3.15 3.5 times G Chroma Ratio G/BN 2.65 2.95 3.25 times B Chroma Ratio B/BN 2.01 2.24 2.57 times R Phase SR 94 104 114 deg G Phase SG 231 241 251 deg B Phase SB 337 347 357 deg Burst Width T WB 2.5 2.75 3.6 us Burst Position T DB 0.45 0.5 0.75 us Carrier Leakage VI - - 30 mV P-P C Sync. Output Level V OS 0.2 0.29 0.4 V P-P Audio Buffer Gain G A 1V P-P, f=1KHz -1.0 0 1.0 dB Audio Freq. Response F A -3dB 30 - - KHz Audio Distortion THD 1V P-P, f=1KHz - - 1.0 % Sync. Level Y(CS) Y OUTPUT 0.26 0.29 0.33 V P-P R 100% Y Level Y(R) 0.19 0.21 0.25 V G 100% Y Level Y(G) 0.38 0.42 0.48 V B 100% Y Level White 100% Y Level Y(B) Y(W) 0.07 0.64 0.08 0.71 0.09 0.82 V V Burst Level C(BN) C OUTPUT 0.22 0.29 0.34 V P-P R Chroma ratio C(R/BN) 2.80 3.15 3.50 time G Chroma ratio C(G/BN) 2.65 2.95 3.25 time B Chroma ratio C(B/BN) 2.01 2.24 2.47 time |
Podobny numer części - KA2197 |
|
Podobny opis - KA2197 |