Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SD-46132-600 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Molex Electronics Ltd.

Numer części SD-46132-600
Szczegółowy opis  0.80mm (.031") Pitch HandyLink Hilgh Load Plug for PCB Termination, 3 Circuit without Latches
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MOLEX6 [Molex Electronics Ltd.]
Strona internetowa  http://www.molex.com
Logo MOLEX6 - Molex Electronics Ltd.

SD-46132-600 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Molex Electronics Ltd.

  SD-46132-600 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. SD-46132-600 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. SD-46132-600 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image


Podobny numer części - SD-46132-600

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Molex Electronics Ltd.
SD-46007-001 MOLEX6-SD-46007-001 Datasheet
398Kb / 5P
   7.50mm (.295") Pitch Sabre??Header, Single Row, Right Angle, 2 Circuits, PC Tail Length 5.33mm (.210"), with Snap-In Metal Pins, Tin (Sn) Plating
SD-46007-001 MOLEX6-SD-46007-001 Datasheet
398Kb / 5P
   7.50mm (.295") Pitch Sabre Header, Single Row, Right Angle, 4 Circuits, PC Tail Length 3.81mm (.150")
SD-46007-001 MOLEX6-SD-46007-001 Datasheet
271Kb / 4P
   7.50mm (.295") Pitch Sabre Header, Single Row, Right Angle, 2 Circuits, PC Tail Length mm without
SD-46007-001 MOLEX6-SD-46007-001 Datasheet
398Kb / 5P
   7.50mm (.295") Pitch Sabre Header, Single Row, Right Angle, 4 Circuits, PC Tail Length 3.81mm (.150"), without
SD-46207-001 MOLEX6-SD-46207-001 Datasheet
295Kb / 4P
   4.20mm (.165") Pitch Mini-Fit RTC Reflow High Temperature Compatible Header, Dual Row, Vertical, 6
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com