Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

74320-9074 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

Numer części 74320-9074
Szczegółowy opis  MicroCross??DVI-D Digital Visual Interface, PCB Receptacle, Through Hole, Right Angle, 2.34mm (.092") P.C. Tail Length, Jackpost pre-tightened Type, 24 Circuits, Lead Free
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MOLEX8 [Molex Electronics Ltd.]
Strona internetowa  http://www.molex.com
Logo MOLEX8 - Molex Electronics Ltd.

74320-9074 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

  74320-9074 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 74320-9074 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 74320-9074 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Current - Maximum per Contact
3A
Grounding to Panel
Yes
Shield Type
Full Shield
Shielded
Yes
Voltage - Maximum
40V AC (RMS)
Material Info
This document was generated on 04/05/2010
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION


Podobny numer części - 74320-9074

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Molex Electronics Ltd.
74320-9076 MOLEX8-74320-9076 Datasheet
206Kb / 4P
   MicroCross??DVI-D Digital Visual Interface, PCB Receptacle, Through Hole, RightAngle, 2.79mm (.123") P.C. Tail Length, Jackpost pre-tightened Type, 24 Circuits, Lead
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com