Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SD1064 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

Numer części 2SD1064
Szczegółowy opis  50V/12A Switching Applications
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Strona internetowa  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

2SD1064 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  2SD1064 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 2SD1064 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 2SD1064 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image


Podobny numer części - 2SD1064

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
2SD1064 ISC-2SD1064 Datasheet
250Kb / 4P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
Savantic, Inc.
2SD1064 SAVANTIC-2SD1064 Datasheet
196Kb / 4P
   Silicon NPN Power Transistors
2SD1064 SAVANTIC-2SD1064 Datasheet
198Kb / 4P
   Silicon NPN Power Transistors
More results

Podobny opis - 2SD1064

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
2SB826 ONSEMI-2SB826 Datasheet
101Kb / 4P
   50V / 12A Switching Applications
Jan-2011, Rev. 0
logo
Sanyo Semicon Device
2SB1136 SANYO-2SB1136 Datasheet
102Kb / 3P
   50V/12A Switching Applications
2SB826 SANYO-2SB826 Datasheet
98Kb / 3P
   50V/12A Switching Applications
2SB922L SANYO-2SB922L Datasheet
94Kb / 3P
   80V/12A Switching Applications
2SC4423 SANYO-2SC4423 Datasheet
96Kb / 4P
   400V/12A Switching Regulator Applications
SB120-05R SANYO-SB120-05R Datasheet
81Kb / 3P
   50V, 12A Rectifier
2SB1135 SANYO-2SB1135 Datasheet
99Kb / 3P
   50V/7A Switching Applications
2SB1165 SANYO-2SB1165 Datasheet
124Kb / 4P
   50V/5A Switching Applications
2SB1143S SANYO-2SB1143S Datasheet
422Kb / 7P
   50V/4A Switching Applications
2SB1166 SANYO-2SB1166 Datasheet
126Kb / 4P
   50V/8A Switching Applications
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com