Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LA1800 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Sanyo Semicon Device

Numer części LA1800
Szczegółowy opis  FM/AM Single-Chip Radio
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Strona internetowa  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LA1800 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Sanyo Semicon Device

  LA1800 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LA1800 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LA1800 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LA1800 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LA1800 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LA1800 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LA1800 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LA1800 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
LA1800
No.1844-6/8
Noise, AF-out – Input
Input – dB/m
Output, VO – mV
Supply voltage, VCC – V
AM Selectivity
THD – VO
AM Selectivity
FM VCC Characteristic
FM VCC Characteristic
AM Band Characteristic
Receiving frequency – Hz
Noise
Waveform distortion
increased
MW band
20mV
sensitivity
10mV
sensitivity
Output=20mV
const.
Gain 23dB
Output=50mV
Input=3.5mV
Supply voltage, VCC – V
AM VCC Characteristic
Supply voltage, VCC – V
Detection output
Quiescent noise


Podobny numer części - LA1800

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LA1800 TGS-LA1800 Datasheet
1Mb / 9P
   FM/AM SINGLE CHIP RADIO
More results

Podobny opis - LA1800

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LA1800 TGS-LA1800 Datasheet
1Mb / 9P
   FM/AM SINGLE CHIP RADIO
logo
Wuxi Youda electronics ...
YD1191 YOUDA-YD1191 Datasheet
77Kb / 4P
   SINGLE-CHIP FM/AM RADIO IC
YD1619 YOUDA-YD1619 Datasheet
81Kb / 4P
   SINGLE-CHIP FM/AM RADIO IC
logo
Silicon Laboratories
SI4683-A10 SILABS-SI4683-A10 Datasheet
53Kb / 2P
   Single-Chip, AM/FM/HD Radio Receiver
logo
Samsung semiconductor
KA22426 SAMSUNG-KA22426 Datasheet
113Kb / 4P
   AM/FM 1 CHIP RADIO
S1A0426C02 SAMSUNG-S1A0426C02 Datasheet
70Kb / 4P
   AM/FM 1 CHIP RADIO
S1A0426C01 SAMSUNG-S1A0426C01 Datasheet
70Kb / 4P
   AM/FM 1 CHIP RADIO
KA22426D SAMSUNG-KA22426D Datasheet
112Kb / 4P
   AM/FM 1 CHIP RADIO
KA22427B SAMSUNG-KA22427B Datasheet
275Kb / 9P
   AM/FM 1-CHIP RADIO
KA22425D SAMSUNG-KA22425D Datasheet
113Kb / 4P
   AM/FM 1 CHIP RADIO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com