Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRLRU2905 Arkusz danych(PDF) 4 Page - International Rectifier

Numer części IRLRU2905
Szczegółowy opis  HEXFET Power MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLRU2905 Arkusz danych(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRLRU2905 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRLRU2905 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLRU2905 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLRU2905 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLRU2905 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLRU2905 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLRU2905 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLRU2905 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLRU2905 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
IRLR/U2905
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
0
400
800
1200
1600
2000
2400
2800
1
1 0
100
DS
V
, D rain-to-S ourc e V oltage (V )
A
V
= 0 V ,
f = 1 M H z
C
= C
+ C
, C
S H O R TE D
C
= C
C
= C
+ C
GS
is s
g s
g d
d s
rs s
g d
o s s
d s
g d
C iss
C oss
C rss
0
3
6
9
12
15
0
1 02 03 04 0
5 06 07 0
Q
, T otal G ate C harge (nC )
G
A
FO R TE S T CIR C U IT
S E E F IG U R E 1 3
V
= 4 4 V
V
= 2 8 V
I
= 2 5A
DS
DS
D
10
100
1000
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
T = 25 °C
J
V
= 0V
GS
V
, So urce-to -D ra in Vo lta ge (V )
SD
A
T = 175°C
J
1
10
100
1000
1
1 0
100
V
, D rain-to-S ource V oltage (V )
DS
O P E R A T IO N IN T H IS A R E A L IM ITE D
B Y R DS (on)
10µ s
100µ s
1m s
10m s
A
T
= 25 °C
T
= 17 5°C
Sing le P u ls e
C
J


Podobny numer części - IRLRU2905

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRLRU2905PBF IRF-IRLRU2905PBF Datasheet
319Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
More results

Podobny opis - IRLRU2905

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com