Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2XF0500-XX Arkusz danych(PDF) 2 Page - XFMRS Inc.

Numer części 2XF0500-XX
Szczegółowy opis  LOW COST
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  XFMRS [XFMRS Inc.]
Strona internetowa  http://www.xfmrs.com
Logo XFMRS - XFMRS Inc.

2XF0500-XX Arkusz danych(HTML) 2 Page - XFMRS Inc.

  2XF0500-XX Datasheet HTML 1Page - XFMRS Inc. 2XF0500-XX Datasheet HTML 2Page - XFMRS Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
XFMRS
XFMRS, INC.
1940 Landersdale Road • Camby, Indiana 46113 • Tel. (317) 834-1066 • Fax: (317) 834-1067
XFMRS
2
E
(NOM.
INCHES)
.064
.057
.051
.051
.040
.032
.032
.028
T
(NOM.
INCHES)
.600
.600
.600
.600
.600
.600
.600
.600
H
(NOM.
INCHES)
1.405
1.405
1.405
1.405
1.405
1.475
1.475
1.475
W
(NOM.
INCHES)
.800
.800
.800
.800
.800
.800
.800
.800
L
(NOM.
INCHES)
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
DCR
OHMS
(MAX)
.015
.020
.025
.030
.070
.130
.170
.220
CURRENT
RATING*
(AMPS DC)
10.0
7.0
6.0
5.0
3.0
2.0
2.0
1.5
INDUCTANCE
@1kHz
± 10%
25uh
50uh
75uh
100uh
250uh
500uh
750uh
1000uh
3XF0025-VP
3XF0050-VP
3XF0075-VP
3XF0100-VP
3XF0250-VP
3XF0500-VP
3XF0750-VP
3XF1000-VP
PART
NUMBER
Vertical open/horizontal open configuration (add suffix (VO or HO) to part number. (XX=VO or HO))
SRF(H)
Mhz
(MIN.)
35.0
10.0
7.0
5.0
4.0
20.0
8.0
4.0
3.0
2.0
1.0
8.0
4.0
3.0
2.0
1.0
.8
.6
8.0
4.0
3.0
2.0
1.0
.8
.6
.4
E
± .005
.036
.032
.028
.025
.025
.046
.040
.036
.032
.028
.023
.051
.046
.040
.036
.032
.028
.025
.064
.057
.051
.051
.040
.032
.032
.028
D
(NOM.
INCHES)
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.72
0.75
0.75
0.75
0.72
0.75
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.05
1.05
1.20
1.15
1.20
1.20
1.20
1.20
1.25
1.20
C
(NOM.
INCHES)
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.75
.75
.75
.75
.75
.75
.75
.75
XF0010-XX
XF0025-XX
XF0050-XX
XF0075-XX
XF0100-XX
1XF0010-XX
1XF0025-XX
1XF0050-XX
1XF0075-XX
1XF0100-XX
1XF0250-XX
2XF0025-XX
2XF0050-XX
2XF0075-XX
2XF0100-XX
2XF0250-XX
2XF0500-XX
2XF0750-XX
3XF0025-XX
3XF0050-XX
3XF0075-XX
3XF0100-XX
3XF0250-XX
3XF0500-XX
3XF0750-XX
3XF1000-XX
PART
NUMBER
INDUCTANCE
@1kHz
± 10%
10uh
25uh
50uh
75uh
100uh
10uh
25uh
50uh
75uh
100uh
250uh
25uh
50uh
75uh
100uh
250uh
500uh
750uh
25uh
50uh
75uh
100uh
250uh
500uh
750uh
1000uh
CURRENT
RATING*
(AMPS DC)
13.0
2.0
1.5
1.0
1.0
6.0
4.0
3.0
2.5
2.0
1.5
6.0
4.5
4.0
3.0
2.0
1.5
1.0
10.0
7.0
6.0
5.0
3.0
2.0
2.0
1.5
DCR
OHMS
(MAX)
.010
.020
.030
.045
.055
.015
.025
.035
.050
.070
.155
.020
.030
.035
.050
.090
.180
.250
.015
.020
.025
.030
.070
.130
.170
.220
A
(NOM.
INCHES)
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.85
1.10
1.10
1.10
1.10
1.15
1.15
1.15
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
B
(NOM.
INCHES)
.25
.25
.25
.25
.25
.32
.32
.32
.32
.32
.35
.37
.40
.40
.40
.40
.40
.40
.56
.55
.55
.56
.56
.56
.60
.60
HORIZONTAL ENCAPSULATED PACKAGE (HP)
â
á
0.060"
ä
0.025"
PIN
ß
ß
ß
ß
ß.375"à
à
à
à
à
á
â
0.500"
MAX
ß
ß
ß
ß
ß0.625"à
à
à
à
à
ß
ß
ß
ß
ß0.700"à
à
à
à
à
MAX
á
â
0.750"
MAX
ß
ß
ß
ß
ß
0.729"
à
à
à
à
à
VERTICAL
ENCAPSULATED
PACKAGE (VP)
VERTICAL
OPEN (VO)
HORIZONTAL
OPEN (HO)
E
H
A
C
B
.250 ± .062
W
L
T
E
C
A
D
E


Podobny numer części - 2XF0500-XX

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
XFMRS Inc.
2XF0500-VO XFMRS-2XF0500-VO Datasheet
36Kb / 1P
   TOROIDAL INDUCTOR
2XF0500-VO XFMRS-2XF0500-VO Datasheet
36Kb / 1P
   TOROIDAL INDUCTOR
2XF0500-VO XFMRS-2XF0500-VO_15 Datasheet
36Kb / 1P
   TOROID INDUCTOR
2XF0500-VP XFMRS-2XF0500-VP Datasheet
32Kb / 2P
   RF TRANSFORMER
More results

Podobny opis - 2XF0500-XX

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
CTS Corporation
744C083103JP CTS-744C083103JP Datasheet
182Kb / 4P
   Low Cost
logo
Recom International Pow...
RKE-H RECOM-RKE-H Datasheet
256Kb / 4P
   Low Cost
logo
Suntan Capacitors
TSQ-HC49SMD SUNTAN-TSQ-HC49SMD Datasheet
226Kb / 1P
   Low cost
logo
MAKO SEMICONDUCTOR CO.,...
ZMM2V4 MAKOSEMI-ZMM2V4 Datasheet
208Kb / 2P
   Low cost
logo
CTS Corporation
743C083103JP CTS-743C083103JP Datasheet
182Kb / 4P
   Low Cost
744C083104JP CTS-744C083104JP Datasheet
182Kb / 4P
   Low Cost
logo
Suntan Capacitors
TSQ-3225SMD SUNTAN-TSQ-3225SMD Datasheet
279Kb / 1P
   Low cost
logo
NXP Semiconductors
68HC705E1 NXP-68HC705E1 Datasheet
3Mb / 60P
   Low cost
REV 2.0
logo
Suntan Capacitors
TSQ-5032SMD SUNTAN-TSQ-5032SMD Datasheet
250Kb / 1P
   Low cost
TSQ-HC49U SUNTAN-TSQ-HC49U Datasheet
316Kb / 1P
   Low cost
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com