Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ST60-48MF Arkusz danych(PDF) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

Numer części ST60-48MF
Szczegółowy opis  Power zener Diode
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
Strona internetowa  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

ST60-48MF Arkusz danych(HTML) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  ST60-48MF_10 Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照
下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。
For details of outline dimensions, refer to our web site or the
Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to
the specification “Marking,Terminal Connection.”
■定格表 RATINGS
www.shindengen.co.jp/product/semi/
www.shindengen.co.jp/product/semi/
*Sine wave は 50Hz で測定しています。
*50Hz sine wave is used for measurements.
*半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
  Typical は統計的な実力を表しています。
*Semiconductor products generally have characterristic variation.
  Typical a statistical average of the devices ability.
■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings(指定のない場合 T1=25℃/unless otherwise specified)
●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics(指定のない場合 T1=25℃/unless otherwise specified)
ST60-48MF
項  目
Item
記号
Symbol
条件
Conditions
規格値
Ratings
単位
Unit
保存温度
Storage temperature
Tstg
-40~150
接合部温度
Operating junction temperature
Tj
150
定格電力
Average rectified forward power
P
T1 = 25℃
5
w
せん頭サージ逆電力
Maximum surge reverse Power
PRSM
10/1000 μ s 非繰り返し
10/1000 μ s Non-repetitive
6000
w
10/10000 μ s 非繰り返し
10/10000 μ s Non-repetitive
3000
せん頭サージ逆電流
Maximum surge reverse current
IRSM
10/1000 μ s 非繰り返し
10/1000 μ s Non-repetitive
100
A
10/10000 μ s 非繰り返し
10/10000 μ s Non-repetitive
55
連続印加電圧
Maximum reverse voltage
VRM
40
V
動作開始電圧
Breakdown Voltage
VBR
IR=1mA,パルス測定
IR=1mA,Pulse measurement
Min. 43.2
Max. 54.0
V
制限電圧
Clamping voltage
VCL
IPP=100A 10/1000 μ s exp 波
IPP=100A 10/1000 μ s exponential wave
Max. 60
V
漏れ電流
Leakage current
IR
VR=40V,パルス測定
VR=40V,Pulse measurement
Max. 5
μ
A
順方向電圧
Forward voltage
VF
IF=30A,パルス測定
IF=30A,Pulse measurement
Max. 1.3
V
温度係数
Temperture coefficient
rz
Max. 0.15
% /℃
Package : MCP
Unit:mm
Weight 1.5g
ST60-48MF
Power zener Diode
大容量面実装デバイス 単体
Power Surface Mount Device Single Zener Diode
MCP Package
ST60-48MF_1
TI=25℃
10/1000μs
TYP
40V 6000W
特 長
・5Wクラス
・面実装
・車載用途も対応可能
Feature
・5W Class
・SMD Package
・Available for automotive use
■外形図 OUTLINE


Podobny numer części - ST60-48MF_10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Shindengen Electric Mfg...
ST60-48MF SHINDENGEN-ST60-48MF_17 Datasheet
215Kb / 4P
   Power Zener Diode
More results

Podobny opis - ST60-48MF_10

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Shindengen Electric Mfg...
ST04-14F1 SHINDENGEN-ST04-14F1_17 Datasheet
221Kb / 4P
   Power Zener Diode
ST04-27F1 SHINDENGEN-ST04-27F1_17 Datasheet
221Kb / 4P
   Power Zener Diode
ST60-48MF SHINDENGEN-ST60-48MF_17 Datasheet
215Kb / 4P
   Power Zener Diode
ST70-27M SHINDENGEN-ST70-27M_17 Datasheet
218Kb / 4P
   Power Zener Diode
ST80-14MF SHINDENGEN-ST80-14MF_17 Datasheet
217Kb / 4P
   Power Zener Diode
ST02-30G1 SHINDENGEN-ST02-30G1 Datasheet
873Kb / 1P
   Power zener Diode
ST02-43G1 SHINDENGEN-ST02-43G1 Datasheet
800Kb / 1P
   Power zener Diode
ST02-27G1 SHINDENGEN-ST02-27G1 Datasheet
797Kb / 1P
   Power zener Diode
ST02-36G1 SHINDENGEN-ST02-36G1 Datasheet
797Kb / 1P
   Power zener Diode
ST03-68F1 SHINDENGEN-ST03-68F1 Datasheet
692Kb / 1P
   Power zener Diode
ST04-14F1 SHINDENGEN-ST04-14F1 Datasheet
701Kb / 1P
   Power zener Diode
More results


Html Pages

1


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com