Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SM17 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Weitron Technology

Numer części SM17
Szczegółowy opis  Surface Mount Schottky Power Rectifiers
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  WEITRON [Weitron Technology]
Strona internetowa  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

SM17 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Weitron Technology

  SM17 Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology SM17 Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology SM17 Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
SM17 thru SM19
WEITRON
http://www.weitron.com.tw
3/3
Rev.A 23-Apr-08
FIG.1 Forward Current Derating Curve
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130140
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
FIG.2 Typical Forward Characteristics
FORWARD VOLTAGE(V)
LEAD TEMPERATURE( C)
10
1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1
0.1
FIG.3 Typcial Junction Capacitance
REVERSE VOLTAGE(V)
1
10
10
100
NUMBER F
O
S
E
L
C
Y
C
AT
z
H
0
6
FIG.4 Peak Forward Surge Current
10
100
0
5
10
15
20
25
30


Podobny numer części - SM17

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Mospec Semiconductor
SM17 MOSPEC-SM17 Datasheet
230Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(1.0A,20-40V)
logo
Weitron Technology
SM17 WEITRON-SM17 Datasheet
145Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Power Rectifiers
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SM17 LEIDITECH-SM17 Datasheet
281Kb / 3P
   TVS Diode Array
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
SM170 MIC-SM170 Datasheet
67Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
List of Unclassifed Man...
SM170220 ETC2-SM170220 Datasheet
74Kb / 2P
   Current and Voltage Controls 3-Phase Voltage Sequence Control
More results

Podobny opis - SM17

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Weitron Technology
SM17 WEITRON-SM17 Datasheet
145Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Power Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
SK82 DIOTEC-SK82_07 Datasheet
105Kb / 2P
   Surface Mount Schottky Rectifiers
SK32SMA DIOTEC-SK32SMA_07 Datasheet
103Kb / 2P
   Surface Mount Schottky Rectifiers
SK32SMA DIOTEC-SK32SMA Datasheet
53Kb / 2P
   Surface Mount Schottky-Rectifiers
SM5817 DIOTEC-SM5817 Datasheet
169Kb / 2P
   Surface Mount Schottky-Rectifiers
logo
Guangdong Juxing Electr...
SS52_DO-214AB JUXING-SS52_DO-214AB Datasheet
1Mb / 2P
   Surface Mount Schottky Rectifiers
SS22F JUXING-SS22F Datasheet
653Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
SMS120 DIOTEC-SMS120_07 Datasheet
106Kb / 2P
   Surface Mount Schottky Rectifiers
logo
Shenzhen Luguang Electr...
LGL341-20 LUGUANG-LGL341-20 Datasheet
420Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY RECTIFIERS
logo
Shenzhen Yixinwei Techn...
SS52F YIXIN-SS52F Datasheet
184Kb / 2P
   Surface Mount Schottky Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com