Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

Z00607 Arkusz danych(PDF) 3 Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

Numer części Z00607
Szczegółowy opis  0.8A TRIACs
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  JIEJIE [JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.jiejie-cn.com
Logo JIEJIE - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

Z00607 Arkusz danych(HTML) 3 Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

  Z00607 Datasheet HTML 1Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd Z00607 Datasheet HTML 2Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd Z00607 Datasheet HTML 3Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd Z00607 Datasheet HTML 4Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image


Podobny numer części - Z00607

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
Z00607 STMICROELECTRONICS-Z00607 Datasheet
87Kb / 7P
   Standard 0.8 A Triacs
logo
Unisonic Technologies
Z00607 UTC-Z00607 Datasheet
108Kb / 3P
   0.8A TRIACS
logo
Kersemi Electronic Co.,...
Z00607DA KERSEMI-Z00607DA Datasheet
388Kb / 4P
   SENSITIVE GATE TRIACS
Z00607DA1BA2 KERSEMI-Z00607DA1BA2 Datasheet
388Kb / 4P
   SENSITIVE GATE TRIACS
logo
Unisonic Technologies
Z00607G-T92-B UTC-Z00607G-T92-B Datasheet
108Kb / 3P
   0.8A TRIACS
More results

Podobny opis - Z00607

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
JST130 JIEJIE-JST130 Datasheet
349Kb / 5P
   0.8A TRIACs
logo
Unisonic Technologies
Z00607 UTC-Z00607 Datasheet
108Kb / 3P
   0.8A TRIACS
logo
Teccor Electronics
L4004L8 TECCOR-L4004L8 Datasheet
168Kb / 8P
   Sensitive Triacs (0.8A to 8A)
logo
GTM CORPORATION
GMAC97A6 GTM-GMAC97A6 Datasheet
283Kb / 4P
   SENSITIVE GATE TRIACS SILICON BIDIRECTIONAL THYRISTORS 0.8A ,400V
logo
STMicroelectronics
P0130AA STMICROELECTRONICS-P0130AA Datasheet
103Kb / 5P
   0.8A SCRs
logo
New Jersey Semi-Conduct...
X00602MA NJSEMI-X00602MA Datasheet
71Kb / 2P
   0.8A SCRs
logo
Kersemi Electronic Co.,...
P0102DA KERSEMI-P0102DA Datasheet
487Kb / 6P
   0.8A SCRs
P0130AA KERSEMI-P0130AA Datasheet
435Kb / 5P
   0.8A SCRs
logo
Shindengen Electric Mfg...
D1FK70-5063 SHINDENGEN-D1FK70-5063 Datasheet
475Kb / 3P
   700V 0.8A
logo
STMicroelectronics
Z00607MA STMICROELECTRONICS-Z00607MA Datasheet
56Kb / 6P
   0.8A TRIAC
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com