Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STK6875 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Sanyo Semicon Device

Numer części STK6875
Szczegółowy opis  Bidirectional DC Brush-Type Motor Driver (Io max = 5A)?
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Strona internetowa  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

STK6875 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Sanyo Semicon Device

  STK6875 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device STK6875 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device STK6875 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device STK6875 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device STK6875 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device STK6875 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device STK6875 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image


Podobny numer części - STK6875

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanyo Semicon Device
STK6877 SANYO-STK6877 Datasheet
205Kb / 7P
   Reversible Brush-Type DC Motor Driver (output current: 8A)?
More results

Podobny opis - STK6875

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanyo Semicon Device
STK681-050 SANYO-STK681-050 Datasheet
99Kb / 5P
   Bidirectional DC Brush-Type Motor Driver (Io=5A)
STK6855 SANYO-STK6855 Datasheet
188Kb / 7P
   Reversible Brush-Type DC Motor Driver (output current 5A)
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM2572 HMSEMI-HM2572 Datasheet
1Mb / 14P
   Brush type DC motor driver
HM2570 HMSEMI-HM2570 Datasheet
749Kb / 11P
   Brush type DC motor driver
logo
Rohm
BD6232HFP-LB ROHM-BD6232HFP-LB Datasheet
702Kb / 19P
   DC Brush Motor Drivers (36V max.)
BD6232HFP-LB ROHM-BD6232HFP-LB Datasheet
702Kb / 19P
   DC Brush Motor Drivers (36V max.)
BD621X-E ROHM-BD621X-E Datasheet
611Kb / 21P
   DC Brush Motor Drivers (7V max.)
BD623X-E ROHM-BD623X-E Datasheet
662Kb / 25P
   DC Brush Motor Drivers (36V max.)
BD62321HFP-TR ROHM-BD62321HFP-TR Datasheet
506Kb / 16P
   DC Brush Motor Drivers (36V max.)
BA6920FP-Y ROHM-BA6920FP-Y_1 Datasheet
160Kb / 5P
   Motor driver with DC brush
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com