Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1N3879 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Microsemi Corporation

Numer części 1N3879
Szczegółowy opis  Fast Recovery Rectifier
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Strona internetowa  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

1N3879 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Microsemi Corporation

  1N3879_07 Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation 1N3879_07 Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image


Podobny numer części - 1N3879_07

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
1N3879R IRF-1N3879R Datasheet
2Mb / 10P
   FAST RECOVERY DIODES
1N3879R IRF-1N3879R Datasheet
315Kb / 8P
   6A, 12A AND 16A FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
America Semiconductor, ...
1N3879R AMERICASEMI-1N3879R Datasheet
424Kb / 2P
   High Power- Fast Recovery Rectifiers
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N3879R NJSEMI-1N3879R Datasheet
49Kb / 1P
   GENERAL PURPOSE INDUSTRIAL
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
1N3879R GENESIC-1N3879R Datasheet
736Kb / 3P
   Silicon Fast Recovery Diode
More results

Podobny opis - 1N3879_07

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Diotech Company.
FR301 DIOTECH-FR301 Datasheet
679Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
1F1 PFS-1F1 Datasheet
161Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
EIC discrete Semiconduc...
RGP15A EIC-RGP15A Datasheet
115Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Microsemi Corporation
1N3890A MICROSEMI-1N3890A_07 Datasheet
121Kb / 2P
   Fast Recovery Rectifier
logo
TRANSYS Electronics Lim...
16FL5S02 TEL-16FL5S02 Datasheet
170Kb / 1P
   Fast Recovery Rectifier
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
FR101 BILIN-FR101 Datasheet
65Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
RGP10A BILIN-RGP10A Datasheet
63Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
PG101 BILIN-PG101 Datasheet
62Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
PR1001 BILIN-PR1001 Datasheet
54Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
3JH45 BILIN-3JH45 Datasheet
57Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com