Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

DZ435N Arkusz danych(PDF) 7 Page - eupec GmbH

Numer części DZ435N
Szczegółowy opis  Rectifier Diode Module
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  EUPEC [eupec GmbH]
Strona internetowa  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

DZ435N Arkusz danych(HTML) 7 Page - eupec GmbH

Back Button DZ435N Datasheet HTML 2Page - eupec GmbH DZ435N Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH DZ435N Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH DZ435N Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH DZ435N Datasheet HTML 6Page - eupec GmbH DZ435N Datasheet HTML 7Page - eupec GmbH DZ435N Datasheet HTML 8Page - eupec GmbH DZ435N Datasheet HTML 9Page - eupec GmbH DZ435N Datasheet HTML 10Page - eupec GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
N
Netz-Dioden-Modul
Rectifier Diode Module
Datenblatt / Data sheet
DZ 435N
BIP AC / 04-12-21, C. Drilling
A18/04
7/10
Rev. 1
Seite/page
Vorläufige Daten
Preliminary data
Maximaler Strom bei B2 und B6
0
500
1000
1500
2000
2500
0
20
40
60
80
100
120
140
T A [°C]
+
-
B2
I
D
~
R thCA [°C/W]
0,020
0,025
0,030
0,040
0,050
0,060
0,080
0,100
0,120
0,150
0,200
0,30
0,30
0,300
0
200
400
600
800
1000
ID [A]
L-Last
R-Last
Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current ID
B2- Zweipuls-Brückenschaltung / Two-pulse bridge circuit
Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit Ptot
Parameter:
Wärmewiderstand zwischen den Gehäusen und Umgebung / Thermal resistance cases to ambient RthCA
0
1000
2000
3000
4000
0
20
40
60
80
100
120
140
T A [°C]
+
-
B6
I
D
3~
R thCA [°C/W]
0,020
0,025
0,030
0,040
0,050
0,060
0,080
0,100
0,150
0,200
0,300
0,300
0,30 0,30
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
ID [A]
Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current ID
B6- Sechspuls-Brückenschaltung / Six-pulse bridge circuit
Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit Ptot
Parameter:
Wärmewiderstand zwischen den Gehäusen und Umgebung / Thermal resistance cases to ambient RthCA


Podobny numer części - DZ435N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
DZ435N INFINEON-DZ435N Datasheet
335Kb / 11P
   Pressure contact technology for high reliability
2017-01-24 Revision 3.2
logo
Inchange Semiconductor ...
DZ435N40K ISC-DZ435N40K Datasheet
319Kb / 4P
   Rectifier Diode Module
More results

Podobny opis - DZ435N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
eupec GmbH
DD261N EUPEC-DD261N Datasheet
273Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
DD260N EUPEC-DD260N Datasheet
240Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
ND350N EUPEC-ND350N Datasheet
242Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
DZ950N EUPEC-DZ950N Datasheet
232Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
logo
New Jersey Semi-Conduct...
SKKE600 NJSEMI-SKKE600 Datasheet
305Kb / 3P
   Rectifier Diode Module
logo
Inchange Semiconductor ...
DD540N22K ISC-DD540N22K Datasheet
340Kb / 2P
   Diode Rectifier Module
logo
eupec GmbH
DD104N EUPEC-DD104N Datasheet
239Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
logo
Infineon Technologies A...
DDB6U85N16L INFINEON-DDB6U85N16L Datasheet
337Kb / 7P
   Rectifier Diode Module
Rev.2
logo
Inchange Semiconductor ...
ND260N12K ISC-ND260N12K Datasheet
340Kb / 2P
   Diode Rectifier Module
logo
eupec GmbH
DZ540N EUPEC-DZ540N Datasheet
274Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
DZ1070N EUPEC-DZ1070N Datasheet
231Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com