Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

DZ540N Arkusz danych(PDF) 5 Page - eupec GmbH

Numer części DZ540N
Szczegółowy opis  Rectifier Diode Module
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  EUPEC [eupec GmbH]
Strona internetowa  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

DZ540N Arkusz danych(HTML) 5 Page - eupec GmbH

  DZ540N Datasheet HTML 1Page - eupec GmbH DZ540N Datasheet HTML 2Page - eupec GmbH DZ540N Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH DZ540N Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH DZ540N Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH DZ540N Datasheet HTML 6Page - eupec GmbH DZ540N Datasheet HTML 7Page - eupec GmbH DZ540N Datasheet HTML 8Page - eupec GmbH DZ540N Datasheet HTML 9Page - eupec GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
N
Netz-Dioden-Modul
Rectifier Diode Module
Datenblatt / Data sheet
DZ540N
BIP AC/ 97-08-08, R.Jörke
A111/97
5/10
Seite/page
R,Tau_Glieder des Kühlers
Natürliche Kühlung / Natural cooling
3 Module pro Kühler / 3 modules per heatsink
Kühler / Heatsink type: KM17 (120W)
Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z thCA
Analytical elements of transient thermal impedance Z thCA
Pos. n
1
2
3
4
5
6
7
Rthn [°C/W]
0,01176
0,0412
0,717
τ
n [s]
3,19
28,3
1370
Verstärkte Kühlung / Forced cooling
3 Module pro Kühler / 3 modules per heatsink
Kühler / Heatsink type: KM17 (Papst 4650)
Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z thCA
Analytical elements of transient thermal impedance Z thCA
Pos. n
1
2
3
4
5
6
7
Rthn [°C/W]
0,0075
0,0435
0,239
τ
n [s]
6,4
31,8
497
Analytische Funktion / Analytical function:
Σ
=
τ
max
n
n=1
thn
thCA
n
– t
- e
1
R
Z


Podobny numer części - DZ540N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
DZ540N26K ISC-DZ540N26K Datasheet
352Kb / 3P
   Rectifier Diode Module
More results

Podobny opis - DZ540N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
eupec GmbH
DD261N EUPEC-DD261N Datasheet
273Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
DD260N EUPEC-DD260N Datasheet
240Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
ND350N EUPEC-ND350N Datasheet
242Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
DZ950N EUPEC-DZ950N Datasheet
232Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
logo
New Jersey Semi-Conduct...
SKKE600 NJSEMI-SKKE600 Datasheet
305Kb / 3P
   Rectifier Diode Module
logo
Inchange Semiconductor ...
DD540N22K ISC-DD540N22K Datasheet
340Kb / 2P
   Diode Rectifier Module
logo
eupec GmbH
DD104N EUPEC-DD104N Datasheet
239Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
logo
Infineon Technologies A...
DDB6U85N16L INFINEON-DDB6U85N16L Datasheet
337Kb / 7P
   Rectifier Diode Module
Rev.2
logo
Inchange Semiconductor ...
ND260N12K ISC-ND260N12K Datasheet
340Kb / 2P
   Diode Rectifier Module
logo
eupec GmbH
DZ1070N EUPEC-DZ1070N Datasheet
231Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com