Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BD139 Arkusz danych(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

Numer części BD139
Szczegółowy opis  EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Strona internetowa  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

BD139 Arkusz danych(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  BD139 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) BD139 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2008. 10. 10
2/2
BD139
Revision No : 1
C
CE(sat)
V
- I
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
100
10
COLLECTOR CURRENT I (mA)
C
COLLECTOR CURRENT I (A)
C
h
- I
FE
C
1000
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
10
1
0.1
0.01
0.001
110
0.01
0.1
1
10
100
DC
1ms
100µs
SAFE OPERATING AREA
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
(V)
CE
025
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
2.5
7.5
12.5
17.5
175
150
125
100
75
50
PC - TC
CASE TEMPERATURE Tc ( C)
VCE=2V
IC/IB=10
IC MAX. (Continuous)
IC MAX. (Pulsed)
IC/IB=20
C
CE(sat)
V
- I
COLLECTOR CURRENT I (A)
C
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
10
1
0.1
0.01
0.001
VBE(sat)
IC/IB=10
VBE(ON)
VCE=5V


Podobny numer części - BD139

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Motorola, Inc
BD139 MOTOROLA-BD139 Datasheet
100Kb / 4P
   Plastic Medium Power Silicon NPN Transistor
logo
Inchange Semiconductor ...
BD139 ISC-BD139 Datasheet
131Kb / 3P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BD139 JIANGSU-BD139 Datasheet
1Mb / 4P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
NXP Semiconductors
BD139 PHILIPS-BD139 Datasheet
44Kb / 8P
   NPN power transistors
1999 Apr 12
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BD139 TGS-BD139 Datasheet
59Kb / 1P
   Complementary Silicon Power Ttransistors
More results

Podobny opis - BD139

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI41C HSMC-HI41C Datasheet
31Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ14C HSMC-HJ14C Datasheet
32Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ47 HSMC-HJ47 Datasheet
30Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ669A HSMC-HJ669A Datasheet
22Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HLB123T HSMC-HLB123T Datasheet
37Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3019 HSMC-HM3019 Datasheet
22Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMBT2222A HSMC-HMBT2222A Datasheet
37Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMBTH10 HSMC-HMBTH10 Datasheet
29Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMH2369 HSMC-HMH2369 Datasheet
43Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8050S HSMC-HA8050S Datasheet
36Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HBC848 HSMC-HBC848 Datasheet
30Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com