Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SD-1000H-12 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

Numer części SD-1000H-12
Szczegółowy opis  1000W Single Output DC-DC Converter
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MEANWELL [Mean Well Enterprises Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.meanwell.com
Logo MEANWELL - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

SD-1000H-12 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

  SD-1000H-12 Datasheet HTML 1Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd. SD-1000H-12 Datasheet HTML 2Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd. SD-1000H-12 Datasheet HTML 3Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd. SD-1000H-12 Datasheet HTML 4Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
2.OutputOKsignal
"OutputOK"isanopencollectorsignal.
ItindicatestheoutputstatusofthePSU.Itcanoperate
intwoways:Oneissinkingcurrentfromexternalsignal ;
theotherissendingoutavoltagesignal.
Themaximumsinkcurrentis10mA andthemaximum
externalvoltageis13V.
2-1Sinkcurrent:
2-2Voltagesignal:
BetweenO/P OK(pin3)andGND(pin4)
0~0.5V
12~13V
OutputStatus
ON
OFF
S D - 1 0 0 0 series
Theremotesensingcompensatesvoltagedroponthe
loadwiringupto0.5V.
Fig3.1
Fig2.1
-
+
LOAD
-S
(pin2)
Senselinesshould
betwistedinpairs
+S
(pin1)
3.RemoteSense
FileName:SD-1000-SPEC2010-10-18
1000WSingleOutputDC-DCConverter
-V
+V
+S
+S
O/P OK
O/P OK
AUX
AUX
RC1
RC1
RCG
RCG
-S
-S
GND
GND
AUXG
AUXG
RC2
RC2
NC
NC
1
1
9
9
2
2
10
10
CN51
CN51
TB1
TB1
SVR51
SVR51
CN51
CN51
21
109
21
109
CN51
CN51
-V
+V


Podobny numer części - SD-1000H-12

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Mean Well Enterprises C...
SD-1000H-12 MEANWELL-SD-1000H-12 Datasheet
1Mb / 4P
   1000W Single Output DC-DC Converter
SD-1000H-12 MEANWELL-SD-1000H-12 Datasheet
230Kb / 4P
   1000W Single Output DC-DC Converter
More results

Podobny opis - SD-1000H-12

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Mean Well Enterprises C...
SD-1000_1109 MEANWELL-SD-1000_1109 Datasheet
230Kb / 4P
   1000W Single Output DC-DC Converter
SD-1000 MEANWELL-SD-1000 Datasheet
1Mb / 4P
   1000W Single Output DC-DC Converter
logo
Wall Industries,Inc.
CMKR WALL-CMKR Datasheet
146Kb / 3P
   Single Output DC/DC Converter
logo
MORNSUN Science& Techno...
IB0505S-2W MORNSUN-IB0505S-2W Datasheet
112Kb / 2P
   SINGLE OUTPUT DC-DC CONVERTER
F0305AS-1W MORNSUN-F0305AS-1W Datasheet
112Kb / 2P
   SINGLE OUTPUT DC-DC CONVERTER
VRB1203D-40W MORNSUN-VRB1203D-40W Datasheet
115Kb / 2P
   SINGLE OUTPUT DC-DC CONVERTER
IB0505LD-W75 MORNSUN-IB0505LD-W75 Datasheet
112Kb / 2P
   SINGLE OUTPUT DC-DC CONVERTER
VRB2403LD-30W MORNSUN-VRB2403LD-30W Datasheet
162Kb / 3P
   SINGLE OUTPUT DC-DC CONVERTER
F0303M-1W MORNSUN-F0303M-1W Datasheet
202Kb / 2P
   SINGLE OUTPUT DC-DC CONVERTER
B0303S-D-W2 MORNSUN-B0303S-D-W2 Datasheet
159Kb / 3P
   SINGLE OUTPUT DC-DC CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com