Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LB-502DD Arkusz danych(PDF) 3 Page - Rohm

Numer części LB-502DD
Szczegółowy opis  High efficiency, two-digit numeric displays
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

LB-502DD Arkusz danych(HTML) 3 Page - Rohm

  LB-502DD Datasheet HTML 1Page - Rohm LB-502DD Datasheet HTML 2Page - Rohm LB-502DD Datasheet HTML 3Page - Rohm LB-502DD Datasheet HTML 4Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
LB-502DN Series
LED displays
Rev.C
3/3
Electrical and optical characteristic curves
Fig.1 Forward Current - Forward Voltage
LB-502MD
LB-502MN
LB-502VD
LB-502VN
0.1
1
10
100
1
1.5
2
2.5
3
Ta=25
°C
Forward Voltage:VF(V)
Fig.2 Relative Luminous Intensity - Forward Current
0.01
0.10
1.00
10.00
1
10
100
Forward Current:IF(mA)
Ta=25
°C
Fig.3 Relative Luminous Intensity - Case Temperature
0.4
0.6
1.2
1.4
1.6
Case Temparature (
°C)
IF=10mA
-25 -15 -5
5
15
25 35 45 55 65
75
0.8
1
Fig.4 Ratio of Maximum Tolerable Peak Current - Pulse Duration
1
10
100
1000
10000
100000
Pulse Duration : tw(µs)
1
10
Fig.5 Derating
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Ambient Temperature(
°C)
-25 -15 -5
5
15 25 35 45 55 65 75 85


Podobny numer części - LB-502DD

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
LB-502DD ROHM-LB-502DD Datasheet
72Kb / 3P
   High efficiency, two-digit numeric displays
More results

Podobny opis - LB-502DD

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
LB-302FP ROHM-LB-302FP Datasheet
58Kb / 2P
   High efficiency, two-digit numeric displays
LB-502DN ROHM-LB-502DN_17 Datasheet
350Kb / 5P
   High efficiency, two-digit numeric displays
LB-502DN ROHM-LB-502DN Datasheet
61Kb / 2P
   High efficiency, two-digit numeric displays
LB-602VK2 ROHM-LB-602VK2 Datasheet
62Kb / 2P
   High efficiency, two-digit numeric displays
LB-302FP ROHM-LB-302FP_11 Datasheet
944Kb / 4P
   High efficiency, two-digit numeric displays
LB-402DN ROHM-LB-402DN_1 Datasheet
51Kb / 3P
   High efficiency, two-digit numeric displays
LB-302FP ROHM-LB-302FP_1 Datasheet
70Kb / 3P
   High efficiency, two-digit numeric displays
LB-202BL ROHM-LB-202BL Datasheet
60Kb / 2P
   High efficiency, two-digit numeric displays
LB-402FP ROHM-LB-402FP Datasheet
58Kb / 2P
   High efficiency, two-digit numeric displays
LB-602AK2 ROHM-LB-602AK2 Datasheet
60Kb / 2P
   High efficiency, two-digit numeric displays
LB-402DN ROHM-LB-402DN_11 Datasheet
945Kb / 4P
   High efficiency, two-digit numeric displays
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com