Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

RYU002N05 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Rohm

Numer części RYU002N05
Szczegółowy opis  0.9V Drive Nch MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RYU002N05 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Rohm

  RYU002N05 Datasheet HTML 1Page - Rohm RYU002N05 Datasheet HTML 2Page - Rohm RYU002N05 Datasheet HTML 3Page - Rohm RYU002N05 Datasheet HTML 4Page - Rohm RYU002N05 Datasheet HTML 5Page - Rohm RYU002N05 Datasheet HTML 6Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
www.rohm.com
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Data Sheet
RYU002N05
 
Measurement circuits
Notice
This product might cause chip aging and breakdown under the large electrified environment. Please consider to design
ESD protection circuit.
VGS
RG
VDS
D.U.T.
ID
RL
VDD
90%
90%
90%
10%
10%
50%
10%
50%
VGS
Pulse width
VDS
ton
toff
tr
td(on)
tf
td(off)
Fig.1-1 Switching Time Measurement Circuit
Fig.1-2 Switching Waveforms
5/5
2011.04 - Rev.A


Podobny numer części - RYU002N05

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
VBsemi Electronics Co.,...
RYU002N05T306 VBSEMI-RYU002N05T306 Datasheet
1,012Kb / 8P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results

Podobny opis - RYU002N05

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
EM6K34 ROHM-EM6K34 Datasheet
292Kb / 6P
   0.9V Drive Nch Nch MOSFET
UM6K34N ROHM-UM6K34N Datasheet
1Mb / 7P
   0.9V Drive Nch Nch MOSFET
RYB002N05 ROHM-RYB002N05 Datasheet
350Kb / 6P
   0.9V Drive Nch MOSFET
logo
ZP Semiconductor
RYC002N05T316 ZPSEMI-RYC002N05T316 Datasheet
547Kb / 2P
   0.9V Drive Nch MOSFET
logo
Rohm
RYC002N05 ROHM-RYC002N05 Datasheet
1Mb / 7P
   0.9V Drive Nch MOSFET
RYE002N05 ROHM-RYE002N05 Datasheet
309Kb / 6P
   0.9V Drive Nch MOSFET
RYM002N05 ROHM-RYM002N05 Datasheet
322Kb / 6P
   0.9V Drive Nch MOSFET
US6K1 ROHM-US6K1_09 Datasheet
193Kb / 4P
   2.5V Drive NchNch MOSFET
SH8K5 ROHM-SH8K5_09 Datasheet
175Kb / 4P
   4V Drive NchNch MOSFET
QS8K13 ROHM-QS8K13 Datasheet
1Mb / 7P
   4V Drive Nch Nch MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com