Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TDZ7.5 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Rohm

Numer części TDZ7.5
Szczegółowy opis  Zener diode
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

TDZ7.5 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Rohm

  TDZ7.5_08 Datasheet HTML 1Page - Rohm TDZ7.5_08 Datasheet HTML 2Page - Rohm TDZ7.5_08 Datasheet HTML 3Page - Rohm TDZ7.5_08 Datasheet HTML 4Page - Rohm TDZ7.5_08 Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
TDZ7.5
Diodes
Rev.C
2/4
Electrical characteristics (Ta=25 C)
Type No.
MIN.
MAX.
Iz(mA)
MAX.
VR(V)
TDZ 5.1
4.60
5.60
10
10
1.5
TDZ 5.6
5.10
6.10
10
10
2.5
TDZ 6.2
5.60
6.80
10
10
3.0
TDZ 6.8
6.20
7.40
10
10
3.5
TDZ 7.5
6.80
8.30
10
10
4.5
TDZ 8.2
7.40
9.00
10
10
4.9
TDZ 9.1
8.20
10.00
10
10
5.5
TDZ 10
9.00
11.00
10
10
6.0
TDZ 11
9.90
12.10
10
10
7.0
TDZ 12
10.80
13.20
10
10
8.0
TDZ 13
11.70
14.30
10
10
9.0
TDZ 15
13.50
16.50
10
10
10.0
TDZ 16
14.40
17.60
10
10
11.0
TDZ 18
16.20
19.80
10
10
12.0
TDZ 20
18.00
22.00
10
10
14.0
TDZ 22
19.80
24.20
10
10
15.0
TDZ 24
21.60
26.40
10
10
16.0
TDZ 27
24.30
29.70
10
10
19.0
TDZ 30
27.00
33.00
10
10
21.0
(
)The zener voltage(Vz) is measured 40ms after power is supplied.
(
)The operating resistances(Zz,Zzk) are measured by superimposing a minute alternating current
on the regulated current(Iz)
TYP.
Symbol
Reverse current
IR(uA
Zener voltage Vz(V)
TDZ
5.1
A2
TDZ
13
35
TDZ
5.6
C2
TDZ
15
45
TDZ
6.2
E2
TDZ
16
55
TDZ
6.8
F2
TDZ
18
65
TDZ
7.5
H2
TDZ
20
75
TDZ
8.2
J2
TDZ
22
85
TDZ
9.1
L2
TDZ
24
95
TDZ
10
05
TDZ
27
A5
TDZ
11
15
TDZ
30
C5
TDZ
12
25


Podobny numer części - TDZ7.5_08

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
TDZ7.5 ROHM-TDZ7.5 Datasheet
152Kb / 5P
   Zener diode
TDZ7.5 ROHM-TDZ7.5 Datasheet
143Kb / 5P
   Zener diode
TDZ7.5 ROHM-TDZ7.5 Datasheet
160Kb / 5P
   Zener diode
TDZ7.5 ROHM-TDZ7.5 Datasheet
145Kb / 5P
   Small mold type. (TUMD2), High reliability.
TDZ7.5 ROHM-TDZ7.5 Datasheet
371Kb / 7P
   Zener Diode
More results

Podobny opis - TDZ7.5_08

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Micro Commercial Compon...
SMAJ4736A-TP MCC-SMAJ4736A-TP Datasheet
452Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
AiT Semiconductor Inc.
BZX84C2V4 AITSEMI-BZX84C2V4 Datasheet
453Kb / 8P
   ZENER DIODE ZENER VOLTAGE REGULATOR DIODE
REV1.1
logo
Micro Commercial Compon...
DL4733A-TP MCC-DL4733A-TP Datasheet
254Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
Rohm
FTZ56E ROHM-FTZ56E Datasheet
53Kb / 2P
   Zener diode
UDZ ROHM-UDZ Datasheet
58Kb / 3P
   Zener diode
PTZ7.5B ROHM-PTZ7.5B Datasheet
227Kb / 5P
   Zener diode
PTZ3.9B ROHM-PTZ3.9B Datasheet
229Kb / 5P
   Zener diode
PTZ6.8B ROHM-PTZ6.8B Datasheet
228Kb / 5P
   Zener diode
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
1N5221B WINNERJOIN-1N5221B Datasheet
483Kb / 5P
   Zener diode
logo
Leshan Radio Company
LEDZ2-4BT1G LRC-LEDZ2-4BT1G_15 Datasheet
401Kb / 5P
   Zener diode
LEDZ11BT1G LRC-LEDZ11BT1G_15 Datasheet
167Kb / 5P
   Zener diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com