Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LZ9GG33M Arkusz danych(PDF) 4 Page - Sharp Corporation

Numer części LZ9GG33M
Szczegółowy opis  Single Chip Drive IC(270K/320K pixel B/W CCD)
Download  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SHARP [Sharp Corporation]
Strona internetowa  http://sharp-world.com/
Logo SHARP - Sharp Corporation

LZ9GG33M Arkusz danych(HTML) 4 Page - Sharp Corporation

  LZ9GG33M Datasheet HTML 1Page - Sharp Corporation LZ9GG33M Datasheet HTML 2Page - Sharp Corporation LZ9GG33M Datasheet HTML 3Page - Sharp Corporation LZ9GG33M Datasheet HTML 4Page - Sharp Corporation LZ9GG33M Datasheet HTML 5Page - Sharp Corporation LZ9GG33M Datasheet HTML 6Page - Sharp Corporation LZ9GG33M Datasheet HTML 7Page - Sharp Corporation LZ9GG33M Datasheet HTML 8Page - Sharp Corporation LZ9GG33M Datasheet HTML 9Page - Sharp Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 58 page
background image


Podobny numer części - LZ9GG33M

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sharp Corporation
LZ9GG32M SHARP-LZ9GG32M Datasheet
1Mb / 31P
   Drive IC(190K/220K pixels single voltage B/W CCD)
More results

Podobny opis - LZ9GG33M

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sharp Corporation
LZ9GG32M SHARP-LZ9GG32M Datasheet
1Mb / 31P
   Drive IC(190K/220K pixels single voltage B/W CCD)
logo
Sony Corporation
ILX523A SONY-ILX523A Datasheet
207Kb / 13P
   2700 pixel CCD Linear Sensor (B/W)
ILX553A SONY-ILX553A Datasheet
109Kb / 12P
   5150-pixel CCD Linear Sensor (B/W)
ILX532A SONY-ILX532A Datasheet
218Kb / 13P
   7500-pixel CCD Linear Sensor (B/W)
ILX510 SONY-ILX510 Datasheet
303Kb / 15P
   5150-pixel CCD Linear Sensor (B/W)
ILX751A SONY-ILX751A Datasheet
165Kb / 15P
   2048-pixel CCD Linear Sensor (B/W)
ILX553B SONY-ILX553B Datasheet
107Kb / 12P
   5150-pixel CCD Linear Sensor B W
ILX531A SONY-ILX531A Datasheet
252Kb / 14P
   5150-pixel CCD Linear Sensor (B/W)
ILX551A SONY-ILX551A Datasheet
130Kb / 10P
   2048-pixel CCD Linear Sensor (B/W)
ILX751B SONY-ILX751B Datasheet
113Kb / 15P
   2048-pixel CCD Linear Sensor (B/W)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com