Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BY253 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Numer części BY253
Szczegółowy opis  Silicon Rectifier Diodes - Silizium-Gleichrichterdioden
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

BY253 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  BY253 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor BY253 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
BY251 ... BY255, BY1600 ... BY2000
BY251 ... BY255, BY1600 ... BY2000
Silicon Rectifier Diodes – Silizium-Gleichrichterdioden
Version 2011-03-04
Dimensions - Maße [mm]
Nominal Current
Nennstrom
3 A
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
200...2000 V
Plastic case
Kunststoffgehäuse
~ DO-201
Weight approx.
Gewicht ca.
0.8 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Standard packaging taped in ammo pack
Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack
Maximum ratings
Grenzwerte
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
BY251
200
200
BY252
400
400
BY253
600
600
BY254
800
800
BY255
1300
1300
BY1600
1600
1600
BY1800
1800
1800
BY2000
2000
2000
higher voltages see
höhere Spannungen siehe
BY4...BY16
4000...16000
4000...16000
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TA = 50°C
IFAV
3 A 1)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
20 A 1)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
100/110 A
Rating for fusing, Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
50 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+175°C
1
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Ø 1.2±0.05
Ø 4.5+0.1
-0.3


Podobny numer części - BY253

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Diotec Semiconductor
BY253 DIOTEC-BY253 Datasheet
94Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
logo
Pan Jit International I...
BY253 PANJIT-BY253 Datasheet
67Kb / 2P
   MEDIUM CURRENT PLASTIC RECTIFIER(VOLTAGE - 200 to 1300 Volts CURRENT - 3.0 Amperes)
logo
Diotec Semiconductor
BY253 DIOTEC-BY253 Datasheet
63Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
logo
EIC discrete Semiconduc...
BY253 EIC-BY253 Datasheet
47Kb / 2P
   SILICON RECTIFIER DIODES
logo
Diode Semiconductor Kor...
BY253 DSK-BY253 Datasheet
275Kb / 3P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
More results

Podobny opis - BY253

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Diotec Semiconductor
1N5391 DIOTEC-1N5391_09 Datasheet
95Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes ??Silizium-Gleichrichterdioden
P2500T DIOTEC-P2500T_13 Datasheet
105Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes ??Silizium-Gleichrichterdioden
1N5400 DIOTEC-1N5400_13 Datasheet
97Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes . Silizium-Gleichrichterdioden
P600A DIOTEC-P600A_11 Datasheet
97Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes - Silizium-Gleichrichterdioden
PX1500A DIOTEC-PX1500A Datasheet
98Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes - Silizium-Gleichrichterdioden
1N4001 DIOTEC-1N4001_09 Datasheet
96Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes ??Silizium-Gleichrichterdioden
BYW27-50 DIOTEC-BYW27-50_09 Datasheet
96Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes - Silizium-Gleichrichterdioden
1N5059 DIOTEC-1N5059_14 Datasheet
96Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes ??Silizium-Gleichrichterdioden
6A05 DIOTEC-6A05_13 Datasheet
91Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes ??Silizium-Gleichrichterdioden
10A05 DIOTEC-10A05_13 Datasheet
91Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes . Silizium-Gleichrichterdioden
1N5400 DIOTEC-1N5400_10 Datasheet
96Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes ??Silizium-Gleichrichterdioden
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com