Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SB1250 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Numer części SB1250
Szczegółowy opis  Bypass Diodes for Solar Modules - Schottky Barrier Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

SB1250 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  SB1250 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor SB1250 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SB1230 ... SB12100
SB1230 ... SB12100
Bypass Diodes for Solar Modules – Schottky Barrier Rectifiers
Bypass-Dioden für Solarmodule – Schottky-Barrier-Gleichrichter
Version 2011-03-25
Dimensions - Maße [mm]
Nominal current – Nennstrom
12 A
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
30...100 V
Plastic case – Kunststoffgehäuse
Ø 5.4 x 7.5 [mm]
Weight approx. – Gewicht ca.
1.0 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Standard packaging taped in ammo pack
On request taped on 13” reel
Green Molding
Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack
Halogen-Free1
Auf Anfrage gegurtet auf 13” Rolle
Features
Vorteile
Best trade-off between VF and IR 2)
1250 pcs/13” reel for longer reel change intervals
Optimaler Kompromiss zwischen VF und IR 2)
1250 Stk. / 13” Rolle für längere Bestückungszyklen
Maximum ratings and characteristics
Grenz- und Kennwerte
Type
Typ
Repetitive / Surge peak reverse voltage
Periodische- / Spitzen-Sperrspannung
VRRM [V] / VRSM [V]
Forward Voltage
Durchlass-Spannung
VF [V] Tj = 125°C
Forward Voltage
Durchlass-Spannung
VF [V] Tj = 25°C
IF = 5 A
IF = 5 A
IF = 12 A
SB1230
30
typ. 0.30
< 0.45
< 0.55
SB1240
40
typ. 0.30
< 0.45
< 0.55
SB1250
50
typ. 0.46
< 0.61
< 0.68
SB1260
60
typ. 0.46
< 0.61
< 0.68
SB1290
90
typ. 0.60
< 0.75
< 0.83
SB12100
100
typ. 0.60
< 0.75
< 0.83
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TA = 50°C
IFAV
12 A3)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
280/320 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
390 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
in DC forward mode – bei Gleichstrom-Durchlassbetrieb
Tj
Tj
-50...+150°C
≤ 200°C 2)
Storage temperature – Lagerungstemperatur
TS
-50...+175°C
1
From 2H/2011 – Ab 2H/2011
2
For more details, ask for the Diotec Application Note “Reliability of Bypass Diodes”
Weitere Infos in der Diotec Applikationsschrift „Reliability of Bypass Diodes”
3
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Ø
±0.05
1.2
Ø
±0.1
5.4


Podobny numer części - SB1250

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Diotec Semiconductor
SB1250 DIOTEC-SB1250 Datasheet
98Kb / 2P
   Schottky Barrier Rectifiers
logo
Semikron International
SB1250 SEMIKRON-SB1250 Datasheet
378Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
logo
Micro Commercial Compon...
SB1250 MCC-SB1250 Datasheet
479Kb / 3P
   12 Amp Schottky Barrier Rectifier 20 to 100 Volts
logo
Leshan Radio Company
SB1250 LRC-SB1250 Datasheet
162Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 35 to 100V Forward Current 12A
logo
GOOD-ARK Electronics
SB1250 GOOD-ARK-SB1250 Datasheet
87Kb / 2P
   Photovoltaic Solar cell Protection Schottky Rectifier
More results

Podobny opis - SB1250

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Diotec Semiconductor
20SQ040 DIOTEC-20SQ040 Datasheet
97Kb / 2P
   Bypass Diodes for Solar Modules - Schottky Barrier Rectifiers
SB1520 DIOTEC-SB1520_11 Datasheet
103Kb / 2P
   Bypass Diodes for Solar Modules - Schottky Barrier Rectifiers
SBX2030 DIOTEC-SBX2030 Datasheet
103Kb / 2P
   2nd Generation Bypass Diodes for Solar Modules - Schottky Barrier Rectifiers
SBX3030 DIOTEC-SBX3030 Datasheet
104Kb / 2P
   2nd Generation Bypass Diodes for Solar Modules - Schottky Barrier Rectifiers
15SQ045 DIOTEC-15SQ045 Datasheet
119Kb / 2P
   2nd Generation Bypass Diodes for Solar Modules - Schottky Barrier Rectifiers
SBX2530 DIOTEC-SBX2530 Datasheet
103Kb / 2P
   2nd Generation Bypass Diodes for Solar Modules - Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diodes Incorporated
SBR8U20SP5 DIODES-SBR8U20SP5 Datasheet
94Kb / 4P
   Designed as Bypass Diodes for Solar Panels
logo
Vishay Siliconix
VBT6045CBP VISHAY-VBT6045CBP Datasheet
83Kb / 4P
   Trench MOS Barrier Schottky Rectifier for PV Solar Cell Bypass Protection
Revision: 03-Nov-10
VFT3045CBP VISHAY-VFT3045CBP Datasheet
82Kb / 4P
   Trench MOS Barrier Schottky Rectifier for PV Solar Cell Bypass Protection
Revision: 27-Oct-10
VT1045CBP VISHAY-VT1045CBP Datasheet
122Kb / 4P
   Trench MOS Barrier Schottky Rectifier for PV Solar Cell Bypass Protection
Revision: 26-Oct-10
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com