Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SBX2550 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Numer części SBX2550
Szczegółowy opis  2nd Generation Bypass Diodes for Solar Modules - Schottky Barrier Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

SBX2550 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  SBX2550 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor SBX2550 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SBX2530 ... SBX2550
SBX2530 ... SBX2550
2nd Generation Bypass Diodes for Solar Modules – Schottky Barrier Rectifiers
2. Generation Bypass-Dioden für Solarmodule – Schottky-Barrier-Gleichrichter
Version 2011-09-02
Dimensions - Maße [mm]
Nominal current
Nennstrom
25 A
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
30...50 V
Plastic case
Kunststoffgehäuse
Ø 8 x 7.5 [mm]
Weight approx.
Gewicht ca.
2.0 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Standard packaging taped in ammo pack
On request taped on 13” reel
Green Molding
Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack
Halogen-Free1
Auf Anfrage gegurtet auf 13” Rolle
Features
Vorteile
Up to 50V reverse voltage at low VF
Lowest value RthL for lowest Tj
Best trade-off between VF and IR 2)
1000pcs/13” reel for longer reel change intervals
Bis zu 50V Sperrspannung bei niedrigem VF
Niedrigster RthL Wert für niedrigstes Tj
Optimaler Kompromiss zwischen VF und IR 2)
1000 Stk. / 13” Rolle für längere Bestückungszyklen
Maximum ratings and characteristics
Grenz- und Kennwerte
Type
Typ
Repetitive / Surge peak reverse voltage
Periodische- / Spitzen-Sperrspannung
VRRM [V] / VRSM [V]
Forward Voltage
Durchlass-Spannung
VF [V] Tj = 125°C
Forward Voltage
Durchlass-Spannung
VF [V] Tj = 25°C
IF = 5 A
IF = 5 A
IF = 25 A
SBX2530
30
typ. 0.30
< 0.44
< 0.55
SBX2540
40
typ. 0.30
< 0.44
< 0.55
SBX2550
50
typ. 0.32
< 0.46
< 0.57
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TA = 50°C
IFAV
25 A3)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
290/330 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
420 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
in DC forward mode – bei Gleichstrom-Durchlassbetrieb
Tj
Tj
-50...+150°C
≤ 200°C 2)
Storage temperature – Lagerungstemperatur
TS
-50...+175°C
1
From 1H/2012 – Ab 1H/2012
2
For more details, ask for the Diotec Application Note “Reliability of Bypass Diodes”
Weitere Infos in der Diotec Applikationsschrift „Reliability of Bypass Diodes”
3
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Ø 1.6±0.05
Ø 8±0.1


Podobny numer części - SBX2550

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Diotec Semiconductor
SBX2550 DIOTEC-SBX2550 Datasheet
150Kb / 2P
   Schottky Barrier Rectifier Diodes
More results

Podobny opis - SBX2550

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Diotec Semiconductor
SBX3030 DIOTEC-SBX3030 Datasheet
104Kb / 2P
   2nd Generation Bypass Diodes for Solar Modules - Schottky Barrier Rectifiers
15SQ045 DIOTEC-15SQ045 Datasheet
119Kb / 2P
   2nd Generation Bypass Diodes for Solar Modules - Schottky Barrier Rectifiers
SBX2030 DIOTEC-SBX2030 Datasheet
103Kb / 2P
   2nd Generation Bypass Diodes for Solar Modules - Schottky Barrier Rectifiers
SB1230 DIOTEC-SB1230_11 Datasheet
106Kb / 2P
   Bypass Diodes for Solar Modules - Schottky Barrier Rectifiers
20SQ040 DIOTEC-20SQ040 Datasheet
97Kb / 2P
   Bypass Diodes for Solar Modules - Schottky Barrier Rectifiers
SB1520 DIOTEC-SB1520_11 Datasheet
103Kb / 2P
   Bypass Diodes for Solar Modules - Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diodes Incorporated
SBR8U20SP5 DIODES-SBR8U20SP5 Datasheet
94Kb / 4P
   Designed as Bypass Diodes for Solar Panels
logo
Vishay Siliconix
VBT6045CBP VISHAY-VBT6045CBP Datasheet
83Kb / 4P
   Trench MOS Barrier Schottky Rectifier for PV Solar Cell Bypass Protection
Revision: 03-Nov-10
VFT3045CBP VISHAY-VFT3045CBP Datasheet
82Kb / 4P
   Trench MOS Barrier Schottky Rectifier for PV Solar Cell Bypass Protection
Revision: 27-Oct-10
VT1045CBP VISHAY-VT1045CBP Datasheet
122Kb / 4P
   Trench MOS Barrier Schottky Rectifier for PV Solar Cell Bypass Protection
Revision: 26-Oct-10
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com